công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISO6431DFPRQ1 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ISO6431DFPRQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO643x-Q1 General-Purpose, Basic and Reinforced, Triple-Channel Digital Isolators
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ISO6431DFPRQ1 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Texas Instruments

Back Button ISO6431DFPRQ1 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments ISO6431DFPRQ1 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments ISO6431DFPRQ1 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments ISO6431DFPRQ1 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments ISO6431DFPRQ1 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments ISO6431DFPRQ1 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments ISO6431DFPRQ1 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments ISO6431DFPRQ1 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments ISO6431DFPRQ1 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 47 page
background image
9.2.1 Design Requirements
To design with these devices, use the parameters listed in Table 9-1.
Table 9-1. Design Parameters
PARAMETER
VALUE
Supply voltage, VCC1 and VCC2
2.25V to 5.5V
Decoupling capacitor between VCC1 and GND1
0.1µF
Decoupling capacitor from VCC2 and GND2
0.1µF
9.2.2 Detailed Design Procedure
Unlike optocouplers, which require external components to improve performance, provide bias, or limit current,
the ISO643x-Q1 family of devices only require two external bypass capacitors to operate.
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
INA
INB
OUTC
OUTA
OUTB
INC
NC
GND2
VCC2
0.5mm maximum
from VCC2
EN2
GND2
EN1
GND1
0.5mm maximum
from VCC1
GND1
VCC1
0.1µF
0.1µF
NC
Figure 9-2. Typical ISO643x-Q1 Circuit
www.ti.com
ISO6431-Q1
SLVSJ21 – JUNE 2026
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
29
Product Folder Links: ISO6431-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com