công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DIO70040NLFMP8 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

tên linh kiện DIO70040NLFMP8
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.5 V Low Loss Power Distribution Switch
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Trang chủ  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO70040NLFMP8 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

  DIO70040NLFMP8 Datasheet HTML 1Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70040NLFMP8 Datasheet HTML 2Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70040NLFMP8 Datasheet HTML 3Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70040NLFMP8 Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70040NLFMP8 Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70040NLFMP8 Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70040NLFMP8 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70040NLFMP8 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70040NLFMP8 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
DIO70040
Version 1.3, Aug 2025
www.dioo.com
© 2025 Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu
1
1. Pin Assignment and Functions
Figure 1. SOT23-5 (Top view)
Figure 2. SOIC-8/MSOP-8 (Top view)
Figure 3. EP-MSOP8 (Top view)
Name
Description
OUT
Output pin, decoupled with a 10 μF capacitor to GND
GND
Ground pin
FLG
Fault flag output
EN / EN
Active high or Active low. Do not leave it floating
IN
Input pin, decoupled with a 10 µF capacitor to GND
Thermal pad (GND)
Internally connect to GND. Recommend to connect to a large ground plane for the improved thermal
performance.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com