công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A3DA bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện A3DA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Lighted Pushbutton Switch with Cylindrical 18-mm × 8-dia. Body
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

A3DA bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Omron Electronics LLC

  A3DA Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC A3DA Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC A3DA Datasheet HTML 3Page - Omron Electronics LLC A3DA Datasheet HTML 4Page - Omron Electronics LLC A3DA Datasheet HTML 5Page - Omron Electronics LLC A3DA Datasheet HTML 6Page - Omron Electronics LLC A3DA Datasheet HTML 7Page - Omron Electronics LLC A3DA Datasheet HTML 8Page - Omron Electronics LLC A3DA Datasheet HTML 9Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
5
A3D
Lighted Pushbutton Switch (Cylindrical 8-dia.)
A
3
D
Nomenclature
Model Structure
Type
Specifications
(1)
Shape of Pushbutton
Rectangular Square
Round
(A3DJ)
(A3DA)
(A3DT)
------
(2)
LED-lighted
Red, Yellow, Green, White
The LED lamp is built into the Pushbutton.
(3)
Microload
0.1 A at 30 VDC
(Minimum applicable load: 1 mA at 5 VDC)
(2) Color of Pushbutton
(1) Shape of Pushbutton
(3) Switch
Specifications
Note: The A3DJ model is shown here as a representative example.
Switch
Color cap
Legend plate
(milky white)
Reflective
plunger
LED
Pushbutton



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com