công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AA5060VGC/A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện AA5060VGC/A
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.0X6.0mm SURFACE MOUNT LED LAMP
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

AA5060VGC/A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Kingbright Corporation

  AA5060VGC/A Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation AA5060VGC/A Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation AA5060VGC/A Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation AA5060VGC/A Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation AA5060VGC/A Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
SPEC NO: DSAG5695
REV NO: V.1
DATE: JUN/19/2006
PAGE: 2 OF 5
APPROVED: J. Lu
CHECKED: Allen Liu
DRAWN: Y.W.WANG
ERP: 1201002111
Selection Guide
Part No.
Dice
Lens Type
Iv (mcd) [2]
@ 20mA
Viewing
Angle [1]
Min.
Typ.
2
θ1/2
AA5060VGC/A
GREEN (InGaN)
WATER CLEAR
180
350
100
°
Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C
Note:
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
Absolute Maximum Ratings at TA=25°C
Symbol
Parameter
Device
Typ.
Max.
Units
Test Conditions
λpeak
Peak Wavelength
Green
520
nm
IF=20mA
λD [1]
Dominant Wavelength
Green
525
nm
IF=20mA
Δλ1/2
Spectral Line Half-width
Green
35
nm
IF=20mA
VF [2]
Forward Voltage
Green
3.2
4.0
V
IF=20mA
IR
Reverse Current
Green
10
uA
VR = 5V
C
Capacitance
Green
100
pF
VF=0V;f=1MHz
Parameter
Green
Units
Power dissipation
200
mW
DC Forward Current
50
mA
Peak Forward Current [1]
100
mA
Reverse Voltage
5
V
Operating/Storage Temperature
-40°C To +85°C
Notes:
1.
θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.
2. Luminous Intensity/ Luminous Flux: +/-15%.
Notes:
1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com