| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
A28200-009 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Omnetics Connector Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
A28200-009 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Omnetics Connector Corp. |
|
|
1 / 1 page ![]() E Z I S L A U T C A 1 T U O Y A L D A P D E T S E G G U S 0 0 1 . 4 5 . 2 7 1 0 .) P Y T ( 3 4 . 0 5 8 0 . 6 1 . 2 5 7 0 . 1 9 . 1 0 7 2 . 6 8 . 6 8 7 0 .N I M 8 9 . 1 8 8 0 .N I M 4 2 . 2 X 20 7 0 . 8 7 . 1 5 2 0 .) P Y T ( 4 6 . 0 5 1 0 . 8 3 . 0 5 1 0 . 8 3 . 0 A - A N O I T C E S 5 9 0 . 1 4 . 2 5 2 1 . 8 1 . 3 5 0 1 . 7 6 . 2 0 3 3 . 8 3 . 8 0 2 0 . 1 5 . 0 5 6 1 .0 1 0 . ± 9 1 . 45 2 . 0 ± 5 7 3 . 3 5 . 9 0 7 1 . 2 3 . 4 0 3 0 . 6 7 . 0 0 1 0 .) P Y T ( D E T A O C R E D L O S 5 2 . 0 A A 0 6 1 . 6 0 . 4 0 7 2 . 6 8 . 6 5 7 5 0 . 6 4 . 1 X 20 8 - 0 # B 2 - F N U 5 2 1 0 . 2 3 . 0 0 4 0 . 2 0 . 1 15 9 6 E L G N A D R I H T : G N I S U O H : R O T A L U S N I : T C A T N O C : N O I T A N I M R E T : G N I T A R T N E R R U C : E C N A T S I S E R T C A T N O C : E C N A M R O F R E P E L A M N I P ) 9 ( - R O T C E N N O C ® e b o L - i B 9 0 0 - 0 0 2 8 2 A L E K C I N , 6 T - 1 6 0 6 M U N I M U L A . 4 7 0 6 2 - C - S M A R E P E T A L P ) P C L ( R E M Y L O P L A T S Y R C D I U Q I L . 8 3 1 5 D M T S A R E P M T S A R E P R E P P O C M U I L L Y R E B D E T A L P D L O G , 0 0 2 7 1 C , 4 9 1 B ) D L O G D R A H ( , 8 8 4 B M T S A R E P . 7 2 . 1 S S A L C , C E D O C I I E P Y T R E P A 3 6 N S H T I W D E T A O C R E D L O S . 8 2 7 1 8 - P - S M A R O 6 0 0 - D T S - J . 9 3 1 2 3 - L T D - L I M R E P X A M P M A 1 P O R D V m 1 7 ( X A M M H O I L L I M 1 7 - L T D - L I M R E P S P M A 0 . 1 @ ) X A M . 9 3 1 2 3 D N A O T D E T S E T Y L I M A F T C U D O R P E C N A M R O F R E P E H T D E S S A P F O I I I V E L B A T F O S N O I T A C I F I C E P S . 9 3 1 2 3 - L T D - L I M : E T O N N I E R A ] [ N I S N O I S N E M I D S S E L N U S R E T E M I L L I M E R A D N A D E T O N E S I W R E H T O Y L N O E C N E R E F E R R O F G 3 7 8 1 6 S N O I T A C I F I C E P S & S L A I R E T A M C E D L P 2 C E D L P 3 C E D L P 4 S E L G N A 1 0 . 5 0 0 . 5 0 0 0 . 1 N O I T A R O P R O C R O T C E N N O C D E T O N E S I W R E H T O S S E L N U E T A D E T A D E T A D S E H C N I N I S N O I S N E M I D F O Y T R E P O R P E H T S I H C I H W N O I T A M R O F N I Y R A T E I R P O R P D N A L A I T N E D I F N O C S N I A T N O C G N I W A R D S I H T R O , D E T A C I L P U D E B , T R A P N I R O E L O H W N I , T O N Y A M T N E M U C O D S I H T . P R O C R O T C E N N O C S C I T E N M O . P R O C R O T C E N N O C S C I T E N M O M O R F N O I S S I M R E P N E T T I R W T U O H T I W , E S O P R U P Y N A R O F D E S O L C S I D . O N T R A P V E RO C E E T A DP P A V E R : E L T I T - S E C N A R E L O T - 1 : 3 : E L A C S 1 F O 1 T E E H S . O N G W D S A A . M T F D . D ' K H C . D ' P P A 4 0 - 5 0 - 5 0 E D O C E G A C G6 5 0 8 9M L T 1 1 - 0 1 - 1 1 T S A E E L C R I C E C R E M M O C 0 6 2 7 2 3 4 5 5 N M , S I L O P A E N N I M M O C . S C I T E N M O . W W W 9 0 0 - 0 0 2 8 2 A O S C I T E N M |
Số phần tương tự - A28200-009 |
|
Mô tả tương tự - A28200-009 |