| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M74HC14M1R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M74HC14M1R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 8 page ![]() M74HC14 3/8 DC SPECIFICATIONS AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CL = 50 pF, Input tr = tf = 6ns) Symbol Parameter Test Condition Value Unit VCC (V) TA = 25°C -40 to 85°C -55 to 125°C Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. Vt+ High Level Input Voltage 2.0 1.0 1.28 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 V 4.5 2.3 2.8 3.15 2.3 3.15 2.3 3.15 6.0 3.0 3.7 4.2 3.0 4.2 3.0 4.2 Vt- Low Level Input Voltage 2.0 0.3 0.74 0.9 0.3 0.9 0.3 0.9 V 4.5 1.13 1.8 2.0 1.13 2.0 1.13 2.0 6.0 1.5 2.4 2.6 1.5 2.6 1.5 2.6 VH Hysteresis Voltage 2.0 0.3 0.54 1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 V 4.5 0.6 1.0 1.4 0.6 1.4 0.6 1.4 6.0 0.8 1.3 1.4 0.8 1.7 0.8 1.7 VOH High Level Output Voltage 2.0 IO=-20 µA 1.9 2.0 1.9 1.9 V 4.5 IO=-20 µA 4.4 4.5 4.4 4.4 6.0 IO=-20 µA 5.9 6.0 5.9 5.9 4.5 IO=-4.0mA 4.18 4.31 4.13 4.10 6.0 IO=-5.2 mA 5.68 5.8 5.63 5.60 VOL Low Level Output Voltage 2.0 IO=-20 µA 0.0 0.1 0.1 0.1 V 4.5 IO=-20 µA 0.0 0.1 0.1 0.1 6.0 IO=-20 µA 0.0 0.1 0.1 0.1 4.5 IO=-4.0mA 0.17 0.26 0.33 0.40 6.0 IO=-5.2 mA 0.18 0.26 0.33 0.40 II Input Leakage Current 6.0 VI = VCC or GND ± 0.1 ± 1 ± 1 µA ICC Quiescent Supply Current 6.0 VI = VCC or GND 110 20 µA Symbol Parameter Test Condition Value Unit VCC (V) TA = 25°C -40 to 85°C -55 to 125°C Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. tTLH tTHL Output Transition Time 2.0 30 75 95 110 ns 4.5 8 151922 6.0 7 131619 tPLH tPHL Propagation Delay Time 2.0 42 125 155 190 ns 4.5 14 25 31 38 6.0 12 21 16 32 |