công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DIO7527DXM8 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

tên linh kiện DIO7527DXM8
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.5V Current Limited Load Switch
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Trang chủ  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO7527DXM8 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Back Button DIO7527DXM8 Datasheet HTML 3Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7527DXM8 Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7527DXM8 Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7527DXM8 Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7527DXM8 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7527DXM8 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7527DXM8 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7527DXM8 Datasheet HTML 10Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7527DXM8 Datasheet HTML 11Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
DIO7527
www.dioo.com
© 2017 DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD
DIO7527• Rev.1.0
Physical Dimensions: MSOP-8
COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)
Symbol
MIN
NOM
MAX
A
-
-
1.10
A1
0
-
0.15
A2
0.75
0.85
0.95
A3
0.25
0.35
0.39
b
0.28
-
0.37
b1
0.27
0.30
0.33
c
0.15
-
0.20
c1
0.14
0.15
0.16
D
2.90
3.00
3.10
E
4.70
4.90
5.10
E1
2.90
3.00
3.10
e
0.55
0.65
0.75
L
0.40
0.60
0.80
L1
0.95REF
L2
0.25BSC
R
0.07
-
-
R1
0.07
-
-
Θ
0°
-
8°
Θ1
9°
12°
15°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com