| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM4041 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM4041 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Texas Instruments |
|
22 / 28 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LM4041CIDCKT SC70 DCK 5 250 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3 LM4041CQDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3 LM4041CQDBZT SOT-23 DBZ 3 250 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3 LM4041D12IDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3 LM4041D12IDBZT SOT-23 DBZ 3 250 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3 LM4041D12IDCKR SC70 DCK 5 3000 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3 LM4041D12QDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3 LM4041D12QDBZT SOT-23 DBZ 3 250 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3 LM4041DIDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3 LM4041DIDBZT SOT-23 DBZ 3 250 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3 LM4041DIDCKR SC70 DCK 5 3000 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3 LM4041DIDCKT SC70 DCK 5 250 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3 LM4041DQDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3 LM4041DQDBZT SOT-23 DBZ 3 250 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) LM4041A12IDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 195.0 200.0 45.0 LM4041A12IDBZT SOT-23 DBZ 3 250 195.0 200.0 45.0 LM4041A12IDCKR SC70 DCK 5 3000 195.0 200.0 45.0 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 22-Mar-2008 Pack Materials-Page 2 |