| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F103VC bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103VC bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 118 page ![]() Pin descriptions STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE 30/118 C12 C10 44 70 103 PA11 I/O FT PA11 USART1_CTS/CANRX TIM1_CH4(6)/USBDM B12 B10 45 71 104 PA12 I/O FT PA12 USART1_RTS/USBDP/ CANTX(6)/TIM1_ETR(6) A12 A10 46 72 105 PA13/JTMS-SWDIO I/O FT JTMS-SWDIO PA13 C11 F8 - 73 106 Not connected G9 E6 47 74 107 VSS_2 SVSS_2 F9 F6 48 75 108 VDD_2 SVDD_2 A11 A9 49 76 109 PA14/JTCK-SWCLK I/O FT JTCK-SWCLK PA14 A10 A8 50 77 110 PA15/JTDI I/O FT JTDI PA15/SPI3_NSS/ I2S3_WS TIM2_CH1_ETR SPI1_NSS B11 B9 51 78 111 PC10 I/O FT PC10 UART4_TX/SDIO_D2 USART3_TX B10 B8 52 79 112 PC11 I/O FT PC11 UART4_RX/SDIO_D3 USART3_RX C10 C8 53 80 113 PC12 I/O FT PC12 UART5_TX/SDIO_CK USART3_CK E10 D8 5 81 114 PD0 I/O FT OSC_IN(7) FSMC_D2 CANRX D10 E8 6 82 115 PD1 I/O FT OSC_OUT(7) FSMC_D3 CANTX E9 B7 54 83 116 PD2 I/O FT PD2 TIM3_ETR/UART5_RX SDIO_CMD D9 C7 - 84 117 PD3 I/O FT PD3 FSMC_CLK USART2_CTS C9 D7 - 85 118 PD4 I/O FT PD4 FSMC_NOE USART2_RTS B9 B6 - 86 119 PD5 I/O FT PD5 FSMC_NWE USART2_TX E7 --- 120 VSS_10 S F7 --- 121 VDD_10 S A8 C6 - 87 122 PD6 I/O FT PD6 FSMC_NWAIT USART2_RX A9 D6 - 88 123 PD7 I/O FT PD7 FSMC_NE1/ FSMC_NCE2 USART2_CK E8 --- 124 PG9 I/O FT FSMC_NE2/ FSMC_NCE3 D8 --- 125 PG10 I/O FT FSMC_NCE4_1/ FSMC_NE3 C8 --- 126 PG11 I/O FT FSMC_NCE4_2 B8 --- 127 PG12 I/O FT FSMC_NE4 D7 --- 128 PG13 I/O FT FSMC_A24 C7 --- 129 PG14 I/O FT FSMC_A25 E6 --- 130 VSS_11 S Table 4. Pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions Default Remap |