công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCANLP1006 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện LCANLP1006
Giải thích chi tiết về linh kiện  790 MHz - 960 MHz / 1710 MHz - 2170 MHz / 2300 MHz - 2700 MHz, 11 dBi, Log Periodic Antenna, V-pol, High Gain, Type N Female Connector
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.

LCANLP1006 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  LCANLP1006 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc. LCANLP1006 Datasheet HTML 2Page - Infinite Electronics International, Inc. LCANLP1006 Datasheet HTML 3Page - Infinite Electronics International, Inc. LCANLP1006 Datasheet HTML 4Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
USA & Canada +1(800) 341-5266 | International +1(978) 682-6936 | L-com.com
2
LCANLP1006 REV 1.0 | © 2020 Infinite Electronics, Inc. L-com is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.
790 MHz - 960 MHz / 1710 MHz - 2170 MHz / 2300 MHz - 2700 MHz,
11 dBi, Log Periodic Antenna, V-pol, High Gain, Type N Female Connector
LCANLP1006
Impedance
50
Ohms
Gain
10
11
dBi
Front to Back Ratio
25
dB
Input Power
100
Watts
.
Specifications by Band
Description
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Band 5
Units
Range
0.79 to 0.96
1.71 to 2.17
2.3 to 2.7
GHz
Gain
10
10.5
11
dBi
Horizontal HPBW
58
55
51
Degrees
Vertical HPBW
47
46
42
Degrees
Front to Back Ratio
25
25
25
dB
VSWR Max
1.7:1
1.5:1
1.5:1
Maximum Input Power
100
100
100
Watts
.
e
Mechanical Specifications
Radome Material
ABS
Size
Length
17.4 in [441.96 mm]
Width
8.3 in [210.82 mm]
Height
2.5 in [63.5 mm]
Weight
2.2 lbs [997.9 g]
Environmental Specifications
Temperature
Operating Range
-40 to +65 deg C
Wind Survivability
130.5 MPH [210.02 KPH]
Wind Loading
23.5 lbs at 100 MPH
36.2 lbs at 125 MPH
Compliance Certifications (see product page for current document)
Plotted and Other Data
Notes:
790 MHz - 960 MHz / 1710 MHz - 2170 MHz / 2300 MHz - 2700 MHz, 11 dBi, Log Periodic Antenna, V-pol, High Gain, Type N Female



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com