công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCANKIT1021 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện LCANKIT1021
Giải thích chi tiết về linh kiện  ANTPANEL 900MHZ 9DBI CARP-SMA M/NM 10FT CA-400
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.

LCANKIT1021 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  LCANKIT1021 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
KHIETPAS
REVISIONS
REV.
DESCRIPTION
DATE
APPROVED
A
INITIAL RELEASE
03/02/2022
KHIETPAS
PARTS LIST
ITEM NO.
PART NO.
QTY
DESCRIPTION
1
HG8909P
1
ANTPANEL 900MHZ 9DBI
2
CA4NMRSF010
1
CARP-SMA PLUG/NM 10FT CA-400
3
HT-TAPE104
1
TLCOAX-SEAL SELF-HEALING TAP
A
B
C
D
SCALE:
SIZE
ITEM NO.
A
SHEET
OF
REV.
DATE
APPROVALS
DRAWN BY
CHECKED BY
APPROVED BY
1
2
3
4
5
6
7
8
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF L-COM, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF L-COM, INC. IS PROHIBITED.
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
LCANKIT1021
A
1
1
DDICKENS
03/02/2022
03/02/2022
CATEGORY
PRODUCT DESCRIPTION
DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm]
CONFIGURATION DETAILS OF
UNDIMENSIONED FEATURES
MAY VARY
NONE
CAGE CODE
ANTPANEL 900MHZ 9DBI CARP-SMA M/NM
10FT CA-400
ANTENNAS
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
AKRESOWSK
COLOR VARIATIONS
MAY OCCUR
03/02/2022
OVERALL CABLE LENGTH TOLERANCE:
≤12 [305] = +1 [25] / -0
>12 [305] ≤60 [1524] = +2 [51] / -0
>60 [1524] ≤120 [3048] = +4 [102] / -0
>120 [3048] ≤300 [7620] = +6 [152] / -0
>300 [7620] = +5% / -0
T-Rev.D
ALL OTHER DIMENSIONAL TOLERANCES:
THIRD-ANGLE PROJECTION
50 High Street, West Mill,
North Andover, MA 01845 USA.
Phone: 1.800.341.5266
1.978.682.6936
43321
CAD FILE: LCANKIT1021.SLDDRW
ANGLES ± 1°
± 1/32
FRACTIONS
.X = .2 [5]
.XX = .02 [.5]
.XXX = .005 [.13]


Số phần tương tự - LCANKIT1021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
LCANKIT1020 L-COM-LCANKIT1020 Datasheet
84Kb / 1P
ANTPANEL 900MHz 9dBi CARP-SMA M/NM 6FT CA-400
03/02/2022
LCANKIT1022 L-COM-LCANKIT1022 Datasheet
84Kb / 1P
ANTPANEL 900MHZ 9DBI CARP-SMA M/NM LIGHTNING PROTECTOR, 10 FT CA-400
03/02/2022
LCANKIT1023 L-COM-LCANKIT1023 Datasheet
85Kb / 1P
ANTPANEL 900MHZ 9DBI CARP-SMA M/NM LIGHTNING PROTECTOR, 20 FT CA-400
03/02/2022
LCANKIT1025 L-COM-LCANKIT1025 Datasheet
425Kb / 3P
Helium Hotspot Antenna Upgrade Kit, 3dBi 800MHz Omni w/ N Male to RP-SMA Plug, 10ft Low Loss 400 Cable
6/27/2022
LCANKIT1026 L-COM-LCANKIT1026 Datasheet
408Kb / 4P
Helium Hotspot Antenna Upgrade Kit, 3dBi 800MHz Omni w/ N Male to RP-SMA Plug, 10ft Low Loss 400 Cable and Lightning Protector
6/27/2022
More results

Mô tả tương tự - LCANKIT1021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LM254 ETC1-LM254 Datasheet
572Kb / 2P
2.4G DIPOLE 9DBI ANTENNA FOR SMA MALE REVERSE POLARITY
logo
OptoDiode Corp
UVG5S OPTODIODE-UVG5S Datasheet
321Kb / 2P
Ideal for 225-400 nm detection
UVG20S OPTODIODE-UVG20S Datasheet
280Kb / 2P
Ideal for 190-400 nm detection
logo
OSRAM GmbH
KOM-2125 OSRAM-KOM-2125 Datasheet
452Kb / 11P
Suitable for applications from 400 nm to 1100 nm
logo
TE Connectivity Ltd
C-2016655 TEC-C-2016655 Datasheet
177Kb / 1P
RF CA,SMA M TO SMA M,WITHOUT ARMOR 18GHz
C-2016656 TEC-C-2016656 Datasheet
179Kb / 1P
RF CA, SMA M TO SMA M,18GHz
C-2016703 TEC-C-2016703 Datasheet
474Kb / 1P
RF CA,N M TO SMA M,WITH ARMOR 18GHz
logo
Molex Electronics Ltd.
897612320 MOLEX-897612320 Datasheet
75Kb / 1P
CA, SMA PLUG STR TO MMCX PLUG STRWITH RG316 CA-SMA P/MMCX P
2007/01/08
897613412 MOLEX-897613412 Datasheet
148Kb / 1P
SMA JACK TO MCRF 1.13 CABLE CA-SMA/MCRF
2021/11/09
897620100 MOLEX-897620100 Datasheet
43Kb / 1P
CA, SMA P TO SMA P RG178, EWR-4823 CA-SMA/SMA
2011/11/03
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com