công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DIO5090CXM10 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

tên linh kiện DIO5090CXM10
Giải thích chi tiết về linh kiện  Auto Start
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Trang chủ  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO5090CXM10 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

  DIO5090CXM10 Datasheet HTML 1Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090CXM10 Datasheet HTML 2Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090CXM10 Datasheet HTML 3Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090CXM10 Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090CXM10 Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090CXM10 Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090CXM10 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090CXM10 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090CXM10 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
DIO5090C
www.dioo.com
© 2021 DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD
DIO5090C • Rev.1.1
- 5 -
ICC
Active supply current, IN
terminal
TS = open, VIN = 6V,
TTDM – no load on BAT
terminal,
VBAT > VBAT(REG), IC
enabled
0.4
0.5
mA
BATTERY CHARGER CONSTANT-CHARGE
VBAT(REG)
Battery regulation voltage
(VTS-45°C≤ VTS ≤ VTS-0°C)
VIN = 5V
DIO5090C
4.16
4.2
4.23
V
VO_HT(REG)
Battery hot regulation Voltage
(VTS-55°C≤ VTS ≤ VTS-45°C)
VIN = 5V
DIO5090C
4.1
V
IBAT_(RANGE)
Programmed output “constant
charge” current
VBAT(REG) > VBAT > VLOWV;
VIN = 5V, ISET2=Low,
RISET = 9KΩ to 0.45KΩ
50
1000
mA
VDO(IN-BAT)
Drop-out, VIN – VBAT
Adjust VIN down until IBAT
= 0.5A,
VBAT = 4.15V,
RISET = 1KΩ ,
ISET2 = Low;
TJ ≤ 100°C
325
500
mV
IBAT
Output “constant current”
formula
VBAT(REG) > VBAT > VLOWV;
VIN = 5V,
ISET2 = Low
(1V/RISET)*450
A
TRICKLE CURRENT – SET BY PRE-TERM TERMINAL
VLOWV
Trickle current to constant
current charge transition
threshold
2.4
2.5
2.6
V
ITrickle
Trickle current, default setting
VBAT < VLOWV;
RISET = 1kΩ;
RPRE-TERM= High Z
18
24
28
%IBAT-CC
Trickle current, formula
IBAT*100u*RPRE-TERM / 1
mA
TERMINATION – SET BY PRE-TERM TERMINAL
Terminal
Termination Threshold
Current, default setting
VBAT > VRCH;
RISET = 1kΩ;
RPRE-TERM= High Z
9
12
14
%IBAT-CC
Termination Current
Threshold Formula
(IBAT*50u*RPRE-TERM / 1)+10
mA
IPRE-TERM
Current for programming the
term and Trickle with resistor.
ITerm-Start is the initial PRE-
TERM current.
RPRE-TERM = 2kΩ,
VBAT = 4.15V
45
50
55
μA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com