công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCANFP1021 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện LCANFP1021
Giải thích chi tiết về linh kiện  902 to 928 MHz, RFID Flat Panel Antenna, 12 dBi Gain N-Type female, ABS Radome, RHCP
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.

LCANFP1021 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  LCANFP1021 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc. LCANFP1021 Datasheet HTML 2Page - Infinite Electronics International, Inc. LCANFP1021 Datasheet HTML 3Page - Infinite Electronics International, Inc. LCANFP1021 Datasheet HTML 4Page - Infinite Electronics International, Inc. LCANFP1021 Datasheet HTML 5Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
USA & Canada
+1(800) 341-5266 | International +1(978) 682-6936 | L-com.com
2
LCANFP1021 REV 1 | © 2020 Infinite Electronics, Inc. L-com is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.
902 to 928 MHz, RFID Flat Panel Antenna, 12 dBi
Gain N-Type female, ABS Radome, RHCP
LCANFP1021
Gain
12
dBi
Front to Back Ratio
17
dB
Horizontal (Azimuth) HPBW
40
Degrees
Vertical (Elevation) HPBW
38
Degrees
Input Power
20
Watts
.
Mechanical Specifications
Radome Material
ABS
Size
Length
15 in [381 mm]
Width
15 in [381 mm]
Height
1 in [25.4 mm]
Weight
4 lbs [1.81 kg]
Environmental Specifications
Temperature
Operating Range
-40 to +60 deg C
Wind Survivability
134.22 MPH [216.01 KPH]
Compliance Certifications (see product page for current document)
Plotted and Other Data
Notes:



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com