công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X20121 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - United Automation Ltd. All rights reserved

tên linh kiện X20121
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Controller
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UNITEDAUTOMATION [United Automation Ltd. All rights reserved]
Trang chủ  https://united-automation.com/
Logo UNITEDAUTOMATION - United Automation Ltd. All rights reserved

X20121 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - United Automation Ltd. All rights reserved

  X20121 Datasheet HTML 1Page - United Automation Ltd. All rights reserved X20121 Datasheet HTML 2Page - United Automation Ltd. All rights reserved X20121 Datasheet HTML 3Page - United Automation Ltd. All rights reserved X20121 Datasheet HTML 4Page - United Automation Ltd. All rights reserved X20121 Datasheet HTML 5Page - United Automation Ltd. All rights reserved X20121 Datasheet HTML 6Page - United Automation Ltd. All rights reserved X20121 Datasheet HTML 7Page - United Automation Ltd. All rights reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
X20121 – DMPR3 86kW Instruction Manual
Three Phase Dual Mode Power Controller
Issue 4
UNITED AUTOMATION LTD
Southport Business Park
Tel: 0044 (0) 1704 – 516500
Wight Moss Way
enquiries@united-automation.com
Southport, PR8 4HQ
www.united-automation.com
ENGLAND
unitedautomationltd
UA_Limited
Page 2 of 7
Issue: 4
Date: 21, September 2022
Contents
1
Introduction ....................................................................................................................................................................................................3
2
Applications ....................................................................................................................................................................................................3
3
Function/Troubleshooting ..............................................................................................................................................................................3
4
Control Options Guide ....................................................................................................................................................................................4
5
Installation ......................................................................................................................................................................................................5
5.1
Load Considerations .................................................................................................................................................................................5
5.2
Connections..............................................................................................................................................................................................5
5.3
Power Supply............................................................................................................................................................................................5
5.4
Fusing .......................................................................................................................................................................................................5
5.5
CE Marking ...............................................................................................................................................................................................5
6
Specifications ..................................................................................................................................................................................................6
7
Safety Warnings ..............................................................................................................................................................................................6
8
Recommendations ..........................................................................................................................................................................................6
9
Note ................................................................................................................................................................................................................6
10
Order Details ............................................................................................................................................................................................6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com