công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST62T08C bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST62T08C
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT OTP/EPROM MCUs WITH A/D CONVERTER, OSCILLATOR SAFEGUARD, SAFE RESET AND 20 PINS
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST62T08C bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - STMicroelectronics

Back Button ST62T08C_99 Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics ST62T08C_99 Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics ST62T08C_99 Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics ST62T08C_99 Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics ST62T08C_99 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics ST62T08C_99 Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics ST62T08C_99 Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics ST62T08C_99 Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics ST62T08C_99 Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 70 page
background image
54/70
ST62T08C/T09C ST62T10C/T20C/E20C
Figure 30. Idd WAIT versus Vcc at 8 Mhz for OTP devices
Figure 31. Idd STOP versus Vcc for OTP devices
Figure 32. Idd STOP versus Vcc for ROM devices
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Vdd
3V
4V
5V
6V
T= -40
°C
T= 25
°C
T= 95
°C
T = 125
°C
This curves represents typical variations and is given for guidance only
-2
0
2
4
6
8
Vdd
3V
4V
5V
6V
T= -40
°C
T= 25
°C
T= 95
°C
T = 125
°C
This curves represents typical variations and is given for guidance only
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Vdd
3V
4V
5V
6V
T = -40
°C
T= 25
°C
T= 95
°C
T = 125
°C
This curves represents typical variations and is given for guidance only
54



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com