công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WH6JSHNFB bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Optronics International

tên linh kiện WH6JSHNFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wiring/Molded Plug for Marker/Clearance & Utility Lights
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OPTRONICS [Optronics International]
Trang chủ  https://www.optronicsinc.com/
Logo OPTRONICS - Optronics International

WH6JSHNFB bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Optronics International

  WH6JSHNFB Datasheet HTML 1Page - Optronics International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Optronics International ­ www.optronicsinc.com ­ 888­654­0429
SINGLE WIRE PLUGS
Wiring/Molded Plug for Marker/Clearance & Utility
Lights
Molded male bullet on single lead wire
For use with sealed marker/clearance and utility lights installed in self­grounding base
Available in bulk and polypack packaging
Products
Bulk
Polypack
Diodes
Description
Qty
A91LW
A91LWP
Single­wire pigtail with .156 molded male
bullet, 12” black wire
100
A91LRW
A91LRWP
Single­wire pigtail with .180 molded male
bullet, 6" red wire
500
WH6JSHNMB
Single­wire pigtail with .180 molded male
bullet, heat shrink butt connector, 6­in. black
wire
500
WH6JSHNFB
Single­wire pigtail with .180 molded male
bullet, heat shrink butt connector, 6­in. white
wire
500
A61EZPG
A61EZPGP
Lead wire with .180 molded male bullet on
one end, .156 molded male bullet on other
end, 9"
100
Accessories
Bulk
Polypack
Diodes
Description
Qty
Specifications
FMVSS:
MATERIALS:
VOLT/AMP:
12/24VDC
WT/DIMS:
0.04 lb.
WARRANTY:
Three Year Warranty


Số phần tương tự - WH6JSHNFB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
WH603R SEOUL-WH603R Datasheet
694Kb / 16P
Surface-mounted chip LED device
logo
FCI connector
WH6D-1/WH6D-1LF FCI-CONNECTOR-WH6D-1/WH6D-1LF Datasheet
88Kb / 1P
WIRE HOLDER 2.5MM PITCH
More results

Mô tả tương tự - WH6JSHNFB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
EC204B020A ETC1-EC204B020A Datasheet
291Kb / 4P
Molded Printed Wiring Rotary Switches
logo
Dialight Corporation
13071A DIALIGHT-13071A Datasheet
71Kb / 1P
LED Mini Marker/ Clearance Lamps
15071A DIALIGHT-15071A Datasheet
75Kb / 1P
LED Marker/Clearance Lamps
TM4-RR-13T-13 DIALIGHT-TM4-RR-13T-13 Datasheet
106Kb / 1P
Tactical 45 Degree Marker Lights
TMK-RR-13T-13 DIALIGHT-TMK-RR-13T-13 Datasheet
97Kb / 1P
Tactical Marker Lights
logo
General Cable Technolog...
04781.96.17 GENERAL-04781.96.17 Datasheet
63Kb / 1P
Plug-it짰 Fluorescent Utility Light
logo
List of Unclassifed Man...
12110252 ETC2-12110252 Datasheet
144Kb / 1P
UTILITY KNIVES
logo
ETAL Group
BMS01 ETAL-BMS01 Datasheet
733Kb / 6P
Utility vehicles for hazardous goods
logo
Harwin Plc
R30-9400500 HARWIN-R30-9400500 Datasheet
44Kb / 1P
CLEARANCE SPACERS
logo
ADL Embedded Solutions
ADLSSTV2.0 ADL-ADLSSTV2.0 Datasheet
461Kb / 1P
Software Utility
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com