công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CP30722M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Electronic Components Ltd.

tên linh kiện CP30722M
Giải thích chi tiết về linh kiện  FEEDTHROUGH CONNECTOR FEEDTHROUGH CONNECTOR
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CLIFF [Electronic Components Ltd.]
Trang chủ  https://www.cliffuk.co.uk/
Logo CLIFF - Electronic Components Ltd.

CP30722M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Electronic Components Ltd.

  CP30722M Datasheet HTML 1Page - Electronic Components Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
CLIFF
Cliff Electronic Components Limited,
Tel: +44 (0)1737 771375 Fax: +44 (0)1737 766012
76 Holmethorpe Avenue, Holmethorpe Ind. Estate,
Redhill, Surrey
1 2
U.K.
RH
PF
www.cliffuk.co.uk
üRoHS
©
02/2021
.1
CLIFF
ISS
For further information, contact sales@cliffuk.co.uk
FEEDTHROUGH CONNECTOR
DUALSLIM
.6
METAL FRAME
CAT
RJ45
4.Operating temperature: Min -10°C Max +60°C
Material:
gold plating over nickel plate.
4. Frame: Diecast, Nickel or Black plated
1.RJ45 In-Line Coupler:
PC/ABS, UL 94V-0
Phosphor Bronze, 3-50 micro inches
2.RJ45 In-Line Coupler Contact:
Performance:
1.T568A & T568B wiring.
2.Meet ISO/IEC 11801 and EN50173
3.PCB: FR4, UL 94V-0
3.Meet ANSI/TIA/EIA 568B.2
CP30722MBX1
DUALSLIM Cat.6 RJ45 Black metal frame, Ø3.2 PLAIN holes
CP30722MB
DUALSLIM Cat.6 RJ45 Black metal frame, CSK holes
CP30722M
DUALSLIM Cat.6 RJ45 Nickel frame, CSK holes
CP30722MB3
DUALSLIM Cat.6 RJ45 Black metal frame, M3 holes
VARIANTS
CP30722M3
DUALSLIM Cat.6 RJ45 Nickel frame, M3 holes
CP30722M440
DUALSLIM Cat.6 RJ45 Nickel frame, #4-40 holes
CP30722MB440 DUALSLIM Cat.6 RJ45 Black metal frame, #4-40 holes
CP30722MX1
DUALSLIM Cat.6 RJ45 Nickel frame, Ø3.2 PLAIN holes
Part No.
General:
—
Low rear profile.
—
Fits standard
cutout.
rectangular
Feedthrough Features
—
Various hole mounting options.
—
No soldering or punch termination. Use standard cable for each
connector style.
—
Front or rear mounting through the panel.
Please note: Functionality is affected by cable quality, length and
cable wiring configuration.
Can be front or rear mounted in the panel


Số phần tương tự - CP30722M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Electronic Components L...
CP30722 CLIFF-CP30722 Datasheet
201Kb / 1P
FEEDTHROUGH CONNECTOR FEEDTHROUGH CONNECTOR
CP30722S CLIFF-CP30722S Datasheet
204Kb / 1P
DUALSLIM CAT.6 RJ45 SHIELDED FEEDTHROUGH CONNECTOR
CP30722SM CLIFF-CP30722SM Datasheet
207Kb / 1P
DUALSLIM .6 SHIELDED METAL FRAME FEEDTHROUGH CONNECTOR
CP30722SM3 CLIFF-CP30722SM3 Datasheet
207Kb / 1P
DUALSLIM .6 SHIELDED METAL FRAME FEEDTHROUGH CONNECTOR
CP30722SM440 CLIFF-CP30722SM440 Datasheet
207Kb / 1P
DUALSLIM .6 SHIELDED METAL FRAME FEEDTHROUGH CONNECTOR
More results

Mô tả tương tự - CP30722M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Glenair, Inc.
180-043C GLENAIR-180-043C Datasheet
184Kb / 1P
Feedthrough Probe Connector for
180-049C GLENAIR-180-049C Datasheet
184Kb / 1P
Feedthrough Probe Connector
180-050C GLENAIR-180-050C Datasheet
175Kb / 1P
Feedthrough Probe Connector
logo
Electronic Components L...
CP30202 CLIFF-CP30202 Datasheet
258Kb / 1P
MINI DISPLAYPORT FEEDTHROUGH CONNECTOR
CP30217 CLIFF-CP30217 Datasheet
264Kb / 1P
TOSLINK FEEDTHROUGH CONNECTOR
05/2020
CP30225S CLIFF-CP30225S Datasheet
277Kb / 1P
CAT RJ45 FEEDTHROUGH CONNECTOR
07/2020
CP30227 CLIFF-CP30227 Datasheet
389Kb / 1P
CAT6 IDC FEEDTHROUGH CONNECTOR
04/2020
CP30230 CLIFF-CP30230 Datasheet
460Kb / 1P
RCA PHONO FEEDTHROUGH CONNECTOR
05/2020
CP30231 CLIFF-CP30231 Datasheet
458Kb / 1P
RCA PHONO FEEDTHROUGH CONNECTOR
05/2020
CP30241 CLIFF-CP30241 Datasheet
249Kb / 1P
BLANK FEEDTHROUGH CONNECTOR
05/2020
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com