công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PAC.M0.4GL.AC65V bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LEMO Connectors

tên linh kiện PAC.M0.4GL.AC65V
Giải thích chi tiết về linh kiện  REDEL P - Push-Pull
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEMO [LEMO Connectors]
Trang chủ  https://www.lemo.com/en
Logo LEMO - LEMO Connectors

PAC.M0.4GL.AC65V bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LEMO Connectors

  PAC.M0.4GL.AC65V Datasheet HTML 1Page - LEMO Connectors PAC.M0.4GL.AC65V Datasheet HTML 2Page - LEMO Connectors PAC.M0.4GL.AC65V Datasheet HTML 3Page - LEMO Connectors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
https://www.lemo.com/int_en/solutions/redel/redel-p-push-pull/pac-m0-4gl-ac65v.html
LEMO products and services are provided “as is”. LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them,
express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO
components.
Technical details
Electrical Configuration
Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
4.5 mOhm
Insert configuration value
1P.M04 - 4 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
8 A
Test voltage contact-contact
1.7 (kV DC)
Max. Solid Conductor
0.34 mm² (AWG 22)
Max. Stranded Conductor
0.34 mm² (AWG 22)
Air clearance
1.2 mm
Creepage distance
1.2 mm
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Form & Material
Shell style / Model id
PA - Straight plug with cable collet
Plug
Straight
Housing material
PSU (Polysulfone), grey
Locking system
Push-pull
Keying
C: 2 keys (alpha=80, Plug: male contacts, Receptacle:
female contacts)
Colour
Grey - Green
Variant
Green collet nut
Weight
4.94 g



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com