| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM124AFK bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM124AFK bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments |
|
19 / 27 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LM324KADR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LM324KANSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 LM324KAPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 7.0 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM324KDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LM324KNSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 LM324KPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 7.0 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM324NSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 LM324PWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 7.0 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) LM224ADR SOIC D 14 2500 346.0 346.0 33.0 LM224DR SOIC D 14 2500 346.0 346.0 33.0 LM224KADR SOIC D 14 2500 346.0 346.0 33.0 LM224KDR SOIC D 14 2500 346.0 346.0 33.0 LM2902DR SOIC D 14 2500 333.2 345.9 28.6 LM2902DR SOIC D 14 2500 346.0 346.0 33.0 LM2902KDBR SSOP DB 14 2000 346.0 346.0 33.0 LM2902KDR SOIC D 14 2500 346.0 346.0 33.0 LM2902KNSR SO NS 14 2000 346.0 346.0 33.0 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 19-Mar-2008 Pack Materials-Page 2 |