công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISUM6019 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện ISUM6019
Giải thích chi tiết về linh kiện  D Fast Recovery Epitaxial Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

ISUM6019 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  ISUM6019 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISUM6019 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISUM6019 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
ISUM6019
D
Fast Recovery Epitaxial Diode
www.iscsemi.com
1
DESCRIPTION
·
Planar passivated chips
·
Low leakage current
·
Very short recovery time
·
Improved thermal behaviour
·
Very low Irm-values
·
Very soft recovery behaviour
APPLICATIONS
·
Switch Mode Power Supply (SMPS)
·
Uninterruptible Power Supply (UPS)
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VRSM
Max. non-repetitive reverse blocking voltage,TVJ=25℃
1200
V
VRRM
Max. repetitive reverse blocking voltage,TVJ=25℃
1200
V
IFAV
Forward voltage drop,TC=45℃,TVJ=150℃
rectangular 0.5
100
A
IFSM
Max. forward surge current,t = 10 ms; (50 Hz), sine; TVJ=45℃
900
A
Ptot
Total power dissipation,TC=25℃
250
W
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case
0.5
℃
/W
Rth c-h
Thermal resistance case to heatsink
Typ 0.1
℃
/W
TJ
Junction Temperature
-40~150
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-40~150
℃
Visol
Insulation test voltage, t = 1min
2500
V
SOT-227 package
1
2
3
4


Số phần tương tự - ISUM6019

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
ISUM6010 ISC-ISUM6010 Datasheet
327Kb / 2P
Rectifier Diode Module
ISUM6015 ISC-ISUM6015 Datasheet
312Kb / 3P
Single Phase Rectifier Bridge With FRED
More results

Mô tả tương tự - ISUM6019

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
DSEI20-12A IXYS-DSEI20-12A Datasheet
76Kb / 2P
Fast Recovery Epitaxial Diode
logo
HY ELECTRONIC CORP.
HY60FR060EP HY-HY60FR060EP Datasheet
185Kb / 2P
FAST RECOVERY EPITAXIAL DIODE
D92-02 HY-D92-02_V01 Datasheet
319Kb / 3P
Fast Recovery Epitaxial Diode
HY8FR060T HY-HY8FR060T_V01 Datasheet
436Kb / 3P
Fast Recovery Epitaxial Diode
HYD8A06FT HY-HYD8A06FT_V01 Datasheet
399Kb / 3P
Fast Recovery Epitaxial Diode
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FR06S20HT FUTUREWAFER-FR06S20HT Datasheet
1Mb / 10P
Fast Recovery Epitaxial Diode
FR15S60F FUTUREWAFER-FR15S60F Datasheet
1Mb / 8P
Fast Recovery Epitaxial Diode
FR20S30BFCC FUTUREWAFER-FR20S30BFCC Datasheet
1Mb / 9P
Fast Recovery Epitaxial Diode
FR30S060AC FUTUREWAFER-FR30S060AC Datasheet
1Mb / 8P
Fast Recovery Epitaxial Diode
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com