| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M54HC7643 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M54HC7643 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 10 page ![]() Ceramic DIP20 MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 25 0.984 B 7.8 0.307 D 3.3 0.130 E 0.5 1.78 0.020 0.070 e3 22.86 0.900 F 2.29 2.79 0.090 0.110 G 0.4 0.55 0.016 0.022 I 1.27 1.52 0.050 0.060 L 0.22 0.31 0.009 0.012 M 0.51 1.27 0.020 0.050 N1 4 ° (min.), 15° (max.) P 7.9 8.13 0.311 0.320 Q 5.71 0.225 P057H M54/M74HC7245/ 7640/7643/7645 7/10 |