công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ALS02A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ALS02A
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NOR GATES
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74ALS02A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74ALS02A Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ALS02A Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ALS02A Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ALS02A Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ALS02A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ALS02A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ALS02A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ALS02A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ALS02A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
SN54ALS02A, SN54AS02, SN74ALS02A, SN74AS02
QUADRUPLE 2INPUT POSITIVENOR GATES
SDAS111B − APRIL 1982 − REVISED DECEMBER 1994
4
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
• HOUSTON, TEXAS 77251−1443
switching characteristics (see Figure 1)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 4.5 V to 5.5 V,
CL = 50 pF,
RL = 500 Ω,
TA = MIN to MAX†
UNIT
(INPUT)
(OUTPUT)
SN54AS02
SN74AS02
MIN
MAX
MIN
MAX
tPLH
A or B
Y
1
6
1
4.5
ns
tPHL
A or B
Y
1
5
1
4.5
ns
† For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com