công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WFGS3530R bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Whirlpool.

tên linh kiện WFGS3530R
Giải thích chi tiết về linh kiện  WHIRLPOOL® GAS FREE STANDING RANGES
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Trang chủ  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WFGS3530R bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Whirlpool.

Back Button WFGS3530R Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 12Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 13Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 14Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 15Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 15 page
background image
GUÍA DE DIMENSIONES
12 de 15
IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte el Manual del usuario antes de la selección
de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
ESTUFAS AUTÓNOMAS A GAS WHIRLPOOL®
PRODUCTO: WFGS3530R*
WFGS3530R*
Leyenda
Descripción
pul
cm
A*
Altura de parte superior de rejillas
3615⁄16
93,86
B*
Altura hasta la parte superior de superficie de cocción
36
91,46
C*
Altura hasta parte superior de la puerta
315⁄16
79,57
D*
Altura hasta parte superior de la manija
311⁄8
79,06
E*
Altura del cajón
87⁄16
21,37
F
Profundidad con manijas
281⁄16
71,26
*IMPORTANTE: Las medidas de altura mínima son el valor más bajo del rango de ajuste de altura. Cuando las patas niveladoras se
extienden por completo, se debe sumar una altura adicional de 11⁄2 " (3,8 cm) a las alturas indicadas.
E*
D*
C*
B*
A*
F
VISTA LATERAL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com