công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD652 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện BD652
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Darlington Power Transistors
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

BD652 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  BD652 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited BD652 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Silicon Darlington Power Transistors
BD652
www.iscsemi.com
1
DESCRIPTION
· Collector-Emitter Breakdown Voltage
-V(BR)CEO= -100V(Min)
· Collector-Emitter Saturation Voltage
-VCE(sat): -2.5V(Max) @IC=-5A
APPLICATIONS
· Audio output stages
· Audio power amps
· Analog switches
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBO
L
PARAMETER
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-Base Voltage
-100
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
-100
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
-5.0
V
IC
Collector Current-Continuous
-8
A
ICM
Collector Current-Peak
-12
A
PC
Total Power Dissipation
62.5
W
TJ
Max. Junction Temperature
150
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-65~150
℃
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBO
L
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to
Case
2.0
℃
/W


Số phần tương tự - BD652

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Innovations Ltd
BD652 POINN-BD652 Datasheet
150Kb / 6P
PNP SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Transys Electronics
BD652 TRSYS-BD652 Datasheet
452Kb / 5P
PNP SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Bourns Electronic Solut...
BD652 BOURNS-BD652 Datasheet
114Kb / 5P
PNP SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Savantic, Inc.
BD652 SAVANTIC-BD652 Datasheet
94Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Comset Semiconductor
BD652 COMSET-BD652 Datasheet
369Kb / 5P
SILICON DARLINGTON POWER TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - BD652

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BD684 ETC-BD684 Datasheet
192Kb / 3P
SILICON DARLINGTON POWER TRANSISTORS
logo
NXP Semiconductors
BDT64 PHILIPS-BDT64 Datasheet
487Kb / 15P
SILICON DARLINGTON POWER TRANSISTORS
August 1988
logo
Comset Semiconductor
BD643 COMSET-BD643 Datasheet
336Kb / 5P
SILICON DARLINGTON POWER TRANSISTORS
BD644 COMSET-BD644 Datasheet
369Kb / 5P
SILICON DARLINGTON POWER TRANSISTORS
BD675 COMSET-BD675 Datasheet
86Kb / 4P
SILICON DARLINGTON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
2N6667 ONSEMI-2N6667_07 Datasheet
102Kb / 6P
Darlington Silicon Power Transistors
November, 2007 - Rev. 6
logo
Comset Semiconductor
BDT63 COMSET-BDT63 Datasheet
111Kb / 5P
SILICON DARLINGTON POWER TRANSISTORS
TIP105 COMSET-TIP105 Datasheet
102Kb / 3P
SILICON DARLINGTON POWER TRANSISTORS
TIP115 COMSET-TIP115 Datasheet
102Kb / 3P
SILICON DARLINGTON POWER TRANSISTORS
TIP120 COMSET-TIP120 Datasheet
103Kb / 3P
SILICON DARLINGTON POWER TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com