công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPW5202ADB5F bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Lowpower Semiconductor inc

tên linh kiện LPW5202ADB5F
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Side Load Switch with Over-Current Protection
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWER [Lowpower Semiconductor inc]
Trang chủ  http://www.lowpowersemi.com
Logo POWER - Lowpower Semiconductor inc

LPW5202ADB5F bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Lowpower Semiconductor inc

Back Button LPW5202ADB5F Datasheet HTML 3Page - Lowpower Semiconductor inc LPW5202ADB5F Datasheet HTML 4Page - Lowpower Semiconductor inc LPW5202ADB5F Datasheet HTML 5Page - Lowpower Semiconductor inc LPW5202ADB5F Datasheet HTML 6Page - Lowpower Semiconductor inc LPW5202ADB5F Datasheet HTML 7Page - Lowpower Semiconductor inc LPW5202ADB5F Datasheet HTML 8Page - Lowpower Semiconductor inc LPW5202ADB5F Datasheet HTML 9Page - Lowpower Semiconductor inc LPW5202ADB5F Datasheet HTML 10Page - Lowpower Semiconductor inc LPW5202ADB5F Datasheet HTML 11Page - Lowpower Semiconductor inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
www.lowpowersemi.com
Email: marketing@lowpowersemi.com
Page 7 of 14
LPW5202
LPW5202 Rev1.7 June-2022
Typical Timing Diagram
Figure 5. Start-up and over current protection
Typical Characteristics and Diagrams
Figure 6. Quiescent Current vs Input Voltage
(CIN=COUT=1μF, VEN= VIN, no load, TA = 25 °C)
Figure 7. Quiescent Current vs Temperature
(CIN=COUT=1μF, VEN = VIN, no load, VIN = 5V)
Figure 8. Shutdown Current vs Input Voltage
(CIN=COUT=1μF, VEN= 0V, no load, TA = 25 °C)
Figure 9. On-Resistance vs Input Voltage
(VEN = VIN, ILOAD = 1A, TA = 25 °C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com