công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M93C46-DW3G bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M93C46-DW3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE® serial access EEPROM
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M93C46-DW3G bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - STMicroelectronics

Back Button M93C46-DW3G Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M93C46-DW3G Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M93C46-DW3G Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M93C46-DW3G Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M93C46-DW3G Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M93C46-DW3G Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics M93C46-DW3G Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics M93C46-DW3G Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M93C46-DW3G Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 37 page
background image
M93C86, M93C76, M93C66, M93C56, M93C46
DC and AC parameters
23/37
Table 16.
DC characteristics (M93Cx6, device grade 3)
Symbol
Parameter
Test condition
Min.
Max.
Unit
ILI
Input leakage current
0V
≤VIN ≤VCC
±2.5
µA
ILO
Output leakage current
0V
≤VOUT ≤VCC, Q in Hi-Z
±2.5
µA
ICC
Supply current
VCC = 5 V, S = VIH, f = 2 MHz,
Q = open
2
mA
ICC1
Supply current (Standby)
VCC = 5 V, S = VSS, C = VSS,
ORG = VSS or VCC,
pin7 = VCC, VSS or Hi-Z
15
µA
VIL
Input low voltage
VCC = 5 V ± 10%
–0.45
0.8
V
VIH
Input high voltage
VCC = 5 V ± 10%
2
VCC + 1
V
VOL
Output low voltage
VCC = 5 V, IOL = 2.1 mA
0.4
V
VOH
Output high voltage
VCC = 5 V, IOH = –400 µA
0.8 VCC
V
Table 17.
DC characteristics (M93Cx6-W, device grade 6)
Symbol
Parameter
Test condition
Min.
Max.
Unit
ILI
Input leakage current
0V
≤VIN ≤VCC
±2.5
µA
ILO
Output leakage current
0V
≤VOUT ≤VCC, Q in Hi-Z
±2.5
µA
ICC
Supply current (CMOS
inputs)
VCC = 5 V, S = VIH, f = 2 MHz,
Q = open
2
mA
VCC = 2.5 V, S = VIH, f = 2 MHz,
Q = open
1
mA
ICC1
Supply current (Standby)
VCC = 2.5 V, S = VSS, C = VSS,
ORG = VSS or VCC,
pin7 = VCC, VSS or Hi-Z
5
µA
VIL
Input low voltage (D, C, S)
–0.45
0.2 VCC
V
VIH
Input high voltage (D, C, S)
0.7 VCC VCC + 1
V
VOL
Output low voltage (Q)
VCC = 5 V, IOL = 2.1 mA
0.4
V
VCC = 2.5 V, IOL = 100 µA
0.2
V
VOH
Output high voltage (Q)
VCC = 5 V, IOH = –400 µA
0.8 VCC
V
VCC = 2.5 V, IOH = –100 µA
VCC–0.2
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com