| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M74HC366B1R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M74HC366B1R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 11 page ![]() M54HC365 2/11 Figure 1: IEC Logic Symbols Figure 2: Input And Output Equivalent Circuit Table 1: Pin Description Table 2: Truth Table X : Don’t Care Z : High Impedance PIN N° SYMBOL NAME AND FUNCTION 1, 15 G1,G2 Output Enable Inputs 2, 4, 6, 10, 12, 14 1A to 6A Data Inputs 3, 5, 7, 9, 11, 13 1Y to 6Y Data Outputs 8 GND Ground (0V) 16 VCC Positive Supply Voltage INPUTS OUTPUTS G1 G2 An Y LLLL LL H H HX X Z XHX Z |