công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECF504-BA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện ECF504-BA
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADPT USB B-A COUPLER KIT
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.

ECF504-BA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  ECF504-BA Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
1.40
35.6
.75
19.1
PIN 1
1.43
36.3
.900
22.86
.675
17.15
1.142
29.01
RECOMMENDED
PANEL CUTOUT
2X, 4-40 UNC-2B
PIN 1
NOTES:
1. ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.
2. KIT INCLUDES:
1 USB 2.0 TYPE B-A FEMALE SHIELDED ADAPTER
1-ZINC ALLOY ADAPTER FLANGE
2-#4-40 UNC-2A x 1/4 LG PAN HEAD SST SCREW
3. ADAPTER KIT IS SHIPPED UN-ASSEMBLED AND SHALL BE PACKAGED IN
ACCORDANCE WITH L-COM SPECIFICATION PS-0031.
REGULATORY COMPLIANCE:
ROHS, CE
A
B
C
D
45 BEECHWOOD DRIVE
NORTH ANDOVER, MA
01845
SCALE:
SIZE
CAD FILE:
DWG. NO.
A
SHEET
OF
REV.
DATE
APPROVALS
DRAWN BY
CHECKED BY
APPROVED BY
1
2
3
4
5
6
7
8
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF L-COM, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF L-COM, INC. IS PROHIBITED.
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
ECF504-BA
A
ECF504-BA.SLDDRW
1
1
D.DESJARDIN
9/11/13
REVISIONS
DESCRIPTION
APPROVED
REV
DATE
S.SMITH
9/11/13
9/17/13
A
INITIAL RELEASE
D.GRIFFIN
CATEGORY
PRODUCT DESCRIPTION
DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm]
CONFIGURATION DETAILS OF
UNDIMENSIONED FEATURES
MAY VARY
NONE
FSCM NO.
43321
ADPT USB B-A COUPLER KIT
USB
PROJECTION
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
D.FRISIELLO
COLOR VARIATIONS
MAY OCCUR
9/11/13
OVERALL CABLE LENGTH TOLERANCE:
≤12 [305] = +1 [25] / -0
>12 [305] ≤60 [1524] = +2 [51] / -0
>60 [1524] ≤120 [3048] = +4 [102] / -0
>120 [3048] ≤300 [7620] = +6 [152] / -0
>300 [7620] = +5% / -0%
ALL OTHER DIMENSIONAL TOLERANCES:
.X = ± .2 [5.08]
.XX = ± .02 [.51]
.XXX = ±.005 [.13]


Số phần tương tự - ECF504-BA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
ECF504-BAS L-COM-ECF504-BAS Datasheet
62Kb / 1P
USB B-A PANEL ADPT SHIELDED
11/12/2003
ECF504-BAS L-COM-ECF504-BAS Datasheet
59Kb / 1P
USB B-A PANEL ADPT SHIELDED
11/12/2003
ECF504-BAS-HR L-COM-ECF504-BAS-HR Datasheet
64Kb / 1P
USB A-B PNL ADPT SHLD HI-RET
8/5/14
ECF504-BAS. L-COM-ECF504-BAS. Datasheet
59Kb / 1P
USB B-A PANEL ADPT SHIELDED
11/12/2003
ECF504-BAS L-COM-ECF504-BAS_V01 Datasheet
59Kb / 1P
USB B-A PANEL ADPT SHIELDED
11/12/2003
More results

Mô tả tương tự - ECF504-BA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Qualtek Electronics Cor...
3023009-01M QUALTEK-3023009-01M Datasheet
557Kb / 1P
MICRO USB 3.0 A B/M - USB 3.0 B/M
3023021-02M QUALTEK-3023021-02M Datasheet
556Kb / 1P
MICRO USB 3.0 A B/M - USB 3.0 B/M
3023033-03M QUALTEK-3023033-03M Datasheet
554Kb / 1P
MICRO USB 3.0 A B/M - USB 3.0 B/M
logo
Assmann Electronics Inc...
A-USB-2 ASSMANN-A-USB-2 Datasheet
42Kb / 1P
USB A FEMALE-USB B MALE
A-USB-3 ASSMANN-A-USB-3 Datasheet
41Kb / 1P
USB A MALE-USB B FEMALE
A-USB-3-R ASSMANN-A-USB-3-R Datasheet
86Kb / 1P
USB B - USB A ADAPTER
logo
Tyco Electronics
1939054 MACOM-1939054 Datasheet
212Kb / 3P
MICRO USB I/O PLUG TYPE B KIT
logo
Assmann Electronics Inc...
A-USB-1 ASSMANN-A-USB-1 Datasheet
138Kb / 1P
USB B Female <=> USB A Female ADAPTER
logo
PowerDynamics, Inc
3353K00030 POWERDYNAMICS-3353K00030 Datasheet
342Kb / 1P
Metal Waterproof USB/A Coupler (IP68)
logo
Molex Electronics Ltd.
847320002 MOLEX-847320002 Datasheet
163Kb / 1P
USB DUAL PLUG TYPE A & B COUPLER SHELDED CABLE CIC, DE EXT CORD
2009/12/15
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com