công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OS63GD22N2P bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ABB

tên linh kiện OS63GD22N2P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switches Switch fuses OS32...160 A Gamma series
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABB [ABB]
Trang chủ  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB

OS63GD22N2P bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ABB

Back Button OS63GD22N2P Datasheet HTML 4Page - ABB OS63GD22N2P Datasheet HTML 5Page - ABB OS63GD22N2P Datasheet HTML 6Page - ABB OS63GD22N2P Datasheet HTML 7Page - ABB OS63GD22N2P Datasheet HTML 8Page - ABB OS63GD22N2P Datasheet HTML 9Page - ABB OS63GD22N2P Datasheet HTML 10Page - ABB OS63GD22N2P Datasheet HTML 11Page - ABB OS63GD22N2P Datasheet HTML 12Page - ABB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
Switch fuses OS32...160 A Gamma Series | Dimension drawings 11
The measurements in the dimension drawings are preliminary and may be altered.
Switch fuses OS32G...160G_
Dimension drawings
OS100GJ_
T
O
O
F
F
ON
M5
95,5
3,76
46
4,81
36
1,42
33,4
1,31
20
0,79
8,5
0,33
71,5
2,81
B
A
35
1,38
6
0,24
220
8,66
172
6,77
60
2,36
36
1,42
138...205 (OXP 6x161)
5,35...8,07
81/3,19
69/2,72
2,5
0,10
38
1,50
138,5
5,45
125,5
4,94
65
2,56
min 14
0,55
104,5/4,11
OS100GJ
mm / in
mm / in
mm / in
mm / in
J11
J12
J13
J22
A
B
A1
A2
B1
B2
C1
C2
113/4,45
81/3,19
90/3,54
45/1,77
105/4,13
52,5/2,07
120/4,72
60/2,36
148/5,83
81/3,19
125/4,92
45/1,77
140/5,51
52,5/2,07
155/6,10
60/2,36
183/7,20
81/3,19
160/6,30
45/1,77
175/6,89
52,5/2,07
190/7,48
60/2,36
183/7,20
116/4,57
160/3,15
80/3,15
175/6,89
160/3,44
190/7,48
95/3,74
T
O
O
F
F
ON
T
O
O
F
F
ON
T
O
O
F
F
ON
A2
114
4,49
A1
110
4,33
B2
B1
C1
84
3,31
C2
mm
in
11
0,43
T
O
O
F
F
ON
95,5
3,76
46
1,81
17,5
0,69
53,3/2,10
11
0,43
46
1,81
35
1,38
A
M5
138...205 (OXP 6x161)
5,35...8,07
81/3,19
69/2,72
60/2,36
36
1,42
2,5
0,10
38
1,50
220
8,66
172
6,77
min 14
0,55
104,5/4,11
65
2,56
125,5
4,94
138,5
5,45
mm
in
45
1,77
6
0,24
OS100GJ
mm / in
mm / in
mm / in mm / in
J01
J02
J03
J04
A
A1
B1
C1
76,5/3,01
55/2,17
70/2,76
85/3,35
111,5/4,39
90/3,54
105/4,13
120/4,72
146,5/5,77
125/4,92
140/5,51
155/6,10
181,5/7,15
160/6,30
175/6,89
190/7,48
T
O
O
F
F
ON
T
O
O
F
F
ON
T
O
O
F
F
ON
C1
25
0,98
84
3,31
B1
17,5
0,69
110
4,33
114
4,49
A1
10
0,39
33,4
1,31
20
0,79
8,5
0,33



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12