| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M93C76-RMB3TG bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M93C76-RMB3TG bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 37 page ![]() Package mechanical data M93C86, M93C76, M93C66, M93C56, M93C46 32/37 Figure 15. TSSOP8 – 8 lead thin shrink small outline, package outline 1. Drawing is not to scale. Table 27. TSSOP8 – 8 lead thin shrink small outline, package mechanical data Symbol millimeters inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Typ. Min. Max. Typ. Min. Max. A 1.2 0.0472 A1 0.05 0.15 0.002 0.0059 A2 1 0.8 1.05 0.0394 0.0315 0.0413 b 0.19 0.3 0.0075 0.0118 c 0.09 0.2 0.0035 0.0079 CP 0.1 0.0039 D 3 2.9 3.1 0.1181 0.1142 0.122 e 0.65 - - 0.0256 - - E 6.4 6.2 6.6 0.252 0.2441 0.2598 E1 4.4 4.3 4.5 0.1732 0.1693 0.1772 L 0.6 0.45 0.75 0.0236 0.0177 0.0295 L1 1 0.0394 α 0° 8° 0° 8° N (pin number) 8 8 TSSOP8AM 1 8 CP c L E E1 D A2 A α e b 4 5 A1 L1 |