công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2004A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ULN2004A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Seven darlington array
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ULN2004A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button ULN2004A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ULN2004A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ULN2004A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ULN2004A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ULN2004A Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ULN2004A Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ULN2004A Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ULN2004A Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics ULN2004A Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
Package mechanical data
ULN200xA - ULN200xD1
10/14
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
a1
0.51
0.020
B
0.77
1.65
0.030
0.065
b
0.5
0.020
b1
0.25
0.010
D20
0.787
E
8.5
0.335
e
2.54
0.100
e3
17.78
0.700
F
7.1
0.280
I
5.1
0.201
L
3.3
0.130
Z
1.27
0.050
Plastic DIP-16 (0.25) mechanical data
P001C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14