công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISO6442F bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ISO6442F
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO644x General-Purpose, Basic and Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ISO6442F bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Texas Instruments

Back Button ISO6442F Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments ISO6442F Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments ISO6442F Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments ISO6442F Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments ISO6442F Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments ISO6442F Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments ISO6442F Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments ISO6442F Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments ISO6442F Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 56 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
.002 MAX
[0.05]
ALL AROUND
.002 MIN
[0.05]
ALL AROUND
(.213)
[5.4]
14X (.0250 )
[0.635]
16X (.063)
[1.6]
16X (.016 )
[0.41]
SHRINK SMALL-OUTLINE PACKAGE
SSOP - 1.75 mm max height
DBQ0016A
4214846/A 03/2014
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
OPENING
SOLDER MASK DETAILS
SOLDER MASK
METAL
SOLDER MASK
DEFINED
SCALE:8X
LAND PATTERN EXAMPLE
SYMM
1
8
9
16
SEE
DETAILS
www.ti.com
ISO6440, ISO6441, ISO6442
SLLSG01B – SEPTEMBER 2024 – REVISED NOVEMBER 2025
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
43
Product Folder Links: ISO6440 ISO6441 ISO6442



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com