công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM26LS31MJB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện AM26LS31MJB
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AM26LS31MJB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button AM26LS31MJB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments AM26LS31MJB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments AM26LS31MJB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments AM26LS31MJB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments AM26LS31MJB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments AM26LS31MJB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments AM26LS31MJB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments AM26LS31MJB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments AM26LS31MJB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
www.ti.com
VCC = 5 V
VI − Data Input Voltage − V
Y OUTPUT VOLTAGE
vs
DATA INPUT VOLTAGE
VCC = 4.75 V
No Load
TA = 25°C
VCC = 5.25 V
4
3
2
1
0
0
1
2
3
5
Y OUTPUT VOLTAGE
vs
DATA INPUT VOLTAGE
TA = 25°C
No Load
TA = 0°C
TA = 70°C
VI − Data Input Voltage − V
4
3
2
1
0
0
1
2
3
5
AM26LS31C, AM26LS31M
QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
SLLS114I – JANUARY 1979 – REVISED FEBRUARY 2006
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
Figure 10.
Figure 11.
8
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com