công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M25P05-AVMP6G bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Numonyx B.V

tên linh kiện M25P05-AVMP6G
Giải thích chi tiết về linh kiện  512-Kbit, serial flash memory, 50 MHz SPI bus interface
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUMONYX [Numonyx B.V]
Trang chủ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M25P05-AVMP6G bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Numonyx B.V

Back Button M25P05-AVMP6G Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M25P05-AVMP6G Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M25P05-AVMP6G Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M25P05-AVMP6G Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M25P05-AVMP6G Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M25P05-AVMP6G Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M25P05-AVMP6G Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V M25P05-AVMP6G Datasheet HTML 10Page - Numonyx B.V M25P05-AVMP6G Datasheet HTML 11Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 52 page
background image
M25P05-A
Description
7/52
Figure 2.
SO, VFQFPN and TSSOP connections
1.
There is an exposed central pad on the underside of the VFQFPN package. This is pulled, internally, to
VSS, and must not be allowed to be connected to any other voltage or signal line on the PCB.
2.
See Package mechanical section for package dimensions, and how to identify pin-1.
1
AI05758B
2
3
4
8
7
6
5
D
VSS
C
HOLD
Q
SVCC
W
M25P05-A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52