| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FC-13 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ABB |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FC-13 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ABB |
|
9 / 80 page ![]() 2 Electrical & mechanical fixing systems E-Klips spring steel fasteners | 9AAK10103A3655 0915 2/3 Girder & purlin Type EH & SM Girder clips for conduit box Part no. ABB order code T (mm) Ø (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Load rating (kg) Material finishes Quantity (pieces) EH-38 7TCA084030R1091 3-8 7 – 7.5 33 45 F8+ 100 EH-814 7TCA084030R1098 8-14 7 – 7.5 33 45 F8+ 100 EH-1420 7TCA084030R1085 14-20 7 – 7.5 33 45 F8+ 100 EH-38S 7TCA084030R1095 3-8 – M6x10 7.5 33 45 F8+ 100 EH-814S 7TCA084030R1102 8-14 – M6x10 7.5 33 45 F8+ 100 EH-1420S 7TCA084030R1088 14-20 – M6x10 7.5 33 45 F8+ 100 Purlin clip for chain or wire Part no. ABB order code T (mm) Ø (mm) A (mm) B (mm) Load rating (kg) Material finishes Quantity (pieces) SM-125 7TCA084030R1753 ≤3.0 6.5 37 12.5 20 F2 100 |