công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM-055 bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - ABB

tên linh kiện RM-055
Giải thích chi tiết về linh kiện  Electrical & mechanical fixing systems E-Klips spring steel fasteners
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABB [ABB]
Trang chủ  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB

RM-055 bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - ABB

Back Button RM-055 Datasheet HTML 29Page - ABB RM-055 Datasheet HTML 30Page - ABB RM-055 Datasheet HTML 31Page - ABB RM-055 Datasheet HTML 32Page - ABB RM-055 Datasheet HTML 33Page - ABB RM-055 Datasheet HTML 34Page - ABB RM-055 Datasheet HTML 35Page - ABB RM-055 Datasheet HTML 36Page - ABB RM-055 Datasheet HTML 37Page - ABB Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 80 page
background image
4
Electrical & mechanical fixing systems E-Klips spring steel fasteners | 9AAK10103A3655 0915 4/13
Conduit
Type ECH & RA
2 Nm
ECH-33
A
2 Nm
ECH-33
A
5 Nm
RA-0612
Ø
T
Girder clips for conduit or pipe
Part no. ABB order code
A (mm)
Material
finishes
Quantity
(pieces)
ECH-33 7TCA084220R0140 33
F2
25
ECH-37 7TCA084220R0141
37
F2
25
ECH-41 7TCA084220R0143 41
F2
25
ECH-45 7TCA084220R0144 45
F2
25
ECH-49 7TCA084220R0146 49
F2
25
ECH-53 7TCA084220R0148 53
F2
25
Girder clips for conduit or pipe
Part no.
ABB order code
T (mm)
Ø (mm)
Load
rating (kg)
Material
finishes
Quantity
(pieces)
RA-0612
7TCA084220R0328 Max 12
6-12
60
F2
25
RA-1216
7TCA084220R0329 Max 12
12-16
60
F2
25
RA-1418
7TCA084220R0330 Max 12
14-18
60
F2
25
RA-1822
7TCA084220R0331 Max 12
18-22
60
F2
25
RA-2226
7TCA084220R0332 Max 12
22-26
80
F2
25
RA-2630
7TCA084220R0333 Max 12
26-30
80
F2
25
RA-3034
7TCA084220R0334 Max 12
30-34
80
F2
25
RA-3438
7TCA084220R0335 Max 12
34-38
100
F2
25
RA-3842
7TCA084220R0336 Max 12
38-42
100
F2
25
RA-4246
7TCA084220R0337 Max 12
42-46
100
F2
25
RA-5054
7TCA084220R0338 Max 12
50-54
100
F2
25
RA-5458
7TCA084220R0339 Max 12
54-58
100
F2
25
5 Nm
RA-0612
Ø
T



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com