công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISO6042HDFPR bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ISO6042HDFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO604x Low Power with High Bandwidth, Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ISO6042HDFPR bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Texas Instruments

Back Button ISO6042HDFPR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 51 page
background image
9.2.3 Application Curve
The following typical eye diagrams of the ISO604x family of devices indicates low jitter and wide open eye at the
maximum data rate of 200Mbps.
Horizontal 1ns / division, Vertical 1V / division.
Figure 9-4. ISO604x Eye Diagram at 200Mbps
PRBS 216 – 1, 5V and 25°C
Horizontal 1ns / division, Vertical 1V / division.
Figure 9-5. ISO604x Eye Diagram at 200Mbps
PRBS 216 – 1, 3.3V and 25°C
Horizontal 1ns / division, Vertical 500mV / division.
Figure 9-6. ISO604x Eye Diagram at 200Mbps
PRBS 216 – 1, 2.5V and 25°C
Horizontal 1ns / division, Vertical 500mV / division.
Figure 9-7. ISO604x Eye Diagram at 200Mbps
PRBS 216 – 1, 1.8V and 25°C
ISO6041
SLLSFV3A – DECEMBER 2025 – REVISED MARCH 2026
www.ti.com
34
Submit Document Feedback
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ISO6041



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com