công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AF-11264C bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - EPCOS

tên linh kiện AF-11264C
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPECIFICATIONS FOR LCD MODULE
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

AF-11264C bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - EPCOS

Back Button AF-11264C Datasheet HTML 8Page - EPCOS AF-11264C Datasheet HTML 9Page - EPCOS AF-11264C Datasheet HTML 10Page - EPCOS AF-11264C Datasheet HTML 11Page - EPCOS AF-11264C Datasheet HTML 12Page - EPCOS AF-11264C Datasheet HTML 13Page - EPCOS AF-11264C Datasheet HTML 14Page - EPCOS AF-11264C Datasheet HTML 15Page - EPCOS AF-11264C Datasheet HTML 16Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
Date: 2006/7/26
AMPIRE CO., LTD.
12
8.6 RELIABILITY
Test Item
Test Conditions
Note
High Temperature Operation
70
± 3°C , t=96 hrs
Low Temperature Operation
-20
± 3°C , t=96 hrs
High Temperature Storage
80
± 3°C , t=96 hrs
1,2
Low Temperature Storage
-30
± 3°C , t=96 hrs
1,2
Humidity Test
40
°C , Humidity 90%, 96 hrs
1,2
Thermal Shock Test
-20
°C (30 min.) ~ 25°C (5 min.) ~ 70°C (30 min.)
( 1 cycle )
Total 5 cycle
1,2
Vibration Test (Packing)
Sweep frequency : 10 ~ 55 ~ 10 Hz/1min
Amplitude : 0.75mm
Test direction : X.Y.Z/3 axis
Duration : 30min/each axis
2
Note 1 : Condensation of water is not permitted on the module.
Note 2 : The module should be inspected after 1 hour storage in normal conditions
(15-35°C , 45-65%RH).
Definitions of life end point :
l
Current drain should be smaller than the specific value.
l
Function of the module should be maintained.
l
Appearance and display quality should not have degraded noticeably.
l
Contrast ratio should be greater than 50% of the initial value.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com