công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NJM2821 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

tên linh kiện NJM2821
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADJUSTABLE HIGH PRECISION SHUNT REGULATOR
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.

NJM2821 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

  NJM2821 Datasheet HTML 1Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2821 Datasheet HTML 2Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2821 Datasheet HTML 3Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2821 Datasheet HTML 4Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2821 Datasheet HTML 5Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2821 Datasheet HTML 6Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2821 Datasheet HTML 7Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
NJM2820, NJM2821, NJM2822
- 2 -
Ver.2009-11-12
■ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)
PARAMETER
SYMBOL
MAXIMUM RATINGS
UNIT
Cathode Voltage
VKA
14
V
Continuous Cathode Current
IK
-30
∼ 50
mA
Reference Input Current
IREF
-10
∼ 0.05
mA
Power Dissipation
PD
(MTP5)
200
mW
Operating Temperature Range
TOPR
-40
∼ +85
°C
Storage Temperature Range
TSTG
-40
∼ +150
°C
■RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (Ta=25°C)
PARAMETER
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Cathode Voltage
VKA
VREF
–
13
V
Cathode Current
IK
0.5
–
30
mA
■ELECTRICAL CHARACTERISTICS (IK=1mA,Ta=25°C)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Reference Voltage
VREF
VKA=VREF
(*1)
1241
1250
1259
mV
⎮VREF⎮≤VKA≤5V
(*2)
–
–
±2.7
mV/V
Reference Voltage
Change vs. Cathode
Voltage Change
∆VREF/
∆VKA
5V
≤VKA≤13V
(*2)
–
–
±2.0
mV/V
Reference Input Current
IREF
R1=10kΩ, R2=∞
(*2)
–
2.0
4.0
uA
Minimum Input Current
IMIN
VKA=VREF, ∆VREF=1% (*1)
–
80
500
uA
Cathode Current
(Off Cond.)
IOFF
VKA=13V, VREF=0V
(*3)
–
0.01
1.0
uA
Dynamic Impedance
⎮ZKA⎮ VKA= VREF, f≤1kHz
0.5mA
≤IK≤30mA
(*1)
–
0.12
–
Ω
■TEMPERATURE CHARACTERISTICS (IK=1mA,Ta=-40°C ∼ 85°C)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Reference Voltage
Change
∆VREF
VKA=VREF
(*1)
–
±10
–
mV
Reference Input Current
Change
∆IREF
R1=10kΩ,R2=∞
(*2)
–
0.5
–
uA
⎮VREF⎮···Reference voltage includes error.
(*1): Test Circuit (Fig.1)
(*2): Test Circuit (Fig.2)
(*3): Test Circuit (Fig.3)
In case of NJM2822, all electrical characteristics are measured referencing to the anode terminal of PIN 5.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com