công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFU3704ZPBF bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFU3704ZPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEXFET Power MOSFET
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFU3704ZPBF bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRFU3704ZPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFU3704ZPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFU3704ZPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFU3704ZPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFU3704ZPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFU3704ZPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRFU3704ZPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRFU3704ZPBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRFU3704ZPBF Datasheet HTML 12Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
IRFR/U3704ZPbF
www.irf.com
9
D-Pak (TO-252AA) Part Marking Information
D-Pak (TO-252AA) Package Outline
12
IN T HE ASSE MBLY LINE "A"
AS SE MB LED ON WW 16, 1999
EXAMPLE:
WITH ASSE MB LY
THIS IS AN IRF R120
LOT CODE 1234
YE AR 9 = 1999
DATE CODE
WEE K 16
PART NUMBER
LOGO
INT ERNATIONAL
RE CT IFIE R
ASS EMBLY
LOT CODE
916A
IRFU120
34
YEAR 9 = 1999
DATE CODE
OR
P = DE SIGNATE S LEAD-FREE
PRODUCT (OPT IONAL)
Note: "P" in as sembly line position
indicates "Lead-F ree"
12
34
WE EK 16
A = AS SEMBLY SIT E CODE
PART NUMBE R
IRFU120
LINE A
LOGO
LOT CODE
ASS EMBLY
INT ERNAT IONAL
RE CT IFIE R



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com