công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMS03P06TL-HF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Comchip Technology

tên linh kiện CMS03P06TL-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CMS03P06TL-HF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Comchip Technology

  CMS03P06TL-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CMS03P06TL-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CMS03P06TL-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CMS03P06TL-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology CMS03P06TL-HF Datasheet HTML 5Page - Comchip Technology CMS03P06TL-HF Datasheet HTML 6Page - Comchip Technology CMS03P06TL-HF Datasheet HTML 7Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
Electrical Characteristics (at TA=25°C unless otherwise noted)
MOSFET
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Typ
Drain-source breakdown voltage
BVDSS
Gate threshold voltage
VGS(th)
Drain-source leakage current
IDSS
Gate-source leakage current
IGSS
RDS(on)
Static drain-source on-resistance
Forward transconductance
gfs
Turn-on delay time
(Note 1,2)
Turn-off delay time
(Note 1,2)
Rise time
(Note 1,2)
Fall time
(Note 1,2)
td(on)
tr
td(off)
tf
Total gate charge
(Note 1,2)
Gate-drain charge
(Note 1,2)
Gate-source charge
(Note 1,2)
Qg
Qgs
Qgd
Diode forward voltage (Note 1)
VSD
Unit
V
nA
µA
mΩ
S
nS
nC
V
nS
V
nC
Comchip Technology CO., LTD.
trr
Page 2
Reverse transfer capacitance
Input capacitance
Coss
Crss
Output capacitance
Ciss
pF
Dynamic
Qrr
Static
Rg
Source-drain diode
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Gate resistance
VGS = 0V, ID = -250µA
VDS = VGS, ID = -250µA
VDS = -15V, ID = -3A
VGS = ±20V, VDS = 0V
VDS = -48V, VGS = 0V
VGS = -10V, ID = -2A
Ω
VDS = -30V, VGS = 0V, f = 1MHz
f = 1MHz
VDS = -30V, ID = -3A, VGS = -10V
VDS = -30V, ID = -3A, VGS = -10V
RGS = 3Ω
IS = -3A, VGS = 0V
IF = -3A, dIF/dt = 100A/µs, VR =30V
-60
-1
-2.5
5.5
±100
-1
104
80
500
51
37
6.6
6.1
11
3.2
6.4
17
25
7.2
-0.84
13
8
-1.2
Notes: 1. Pulse width ≤ 300µs, duty cycle ≤ 2%.
2. Independent of operating temperature.
REV:A
QW-JTR232
mΩ
RDS(on)
VGS = -4.5V, ID = -1A
150
109
Total gate charge
(Note 1,2)
Qg
2
VDS = -30V, ID = -3A, VGS = -4.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com