công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

W11NK100Z bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện W11NK100Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 1000V - 1.1Ω - 8.3A - TO-247 Zener - Protected SuperMESH??PowerMOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

W11NK100Z bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button W11NK100Z Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics W11NK100Z Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics W11NK100Z Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics W11NK100Z Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics W11NK100Z Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics W11NK100Z Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics W11NK100Z Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics W11NK100Z Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics W11NK100Z Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
STW11NK100Z
Electrical characteristics
7/14
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 1.
Safe operating area
Figure 2.
Thermal impedance
Figure 3.
Output characterisics
Figure 4.
Transfer characteristics
Figure 5.
Transconductance
Figure 6.
Static drain-source on resistance



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com