công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DMP6018LPSQ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DMP6018LPSQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET PowerDI5060-8
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DMP6018LPSQ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Diodes Incorporated

  DMP6018LPSQ Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DMP6018LPSQ Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DMP6018LPSQ Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DMP6018LPSQ Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DMP6018LPSQ Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DMP6018LPSQ Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated DMP6018LPSQ Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated DMP6018LPSQ Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated DMP6018LPSQ Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
DMP6018LPSQ
Document number: DS42662 Rev. 3 - 2
5 of 9
www.diodes.com
October 2020
© Diodes Incorporated
DMP6018LPSQ
0
0.01
0.02
0.03
0.04
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (℃)
Figure 7. On-Resistance Variation with Temperature
V
GS = -10V, ID = -17A
V
GS = -4.5V, ID = -5A
0
5
10
15
20
25
30
0
0.3
0.6
0.9
1.2
VSD, SOURCE-DRAIN VOLTAGE (V)
Figure 9. Diode Forward Voltage vs. Current
T
J = 125℃
T
J = 85℃
T
J = 25℃
T
J = -55℃
V
GS = 0V
T
J = 150℃
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
12
14
Q
g (nC)
Figure 11. Gate Charge
V
DS = -30V, ID = -10A
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (℃)
Figure 8. Gate Threshold Variation vs.
JunctionTemperature
I
D = -250μA
I
D = -1mA
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V
DS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 12. SOA, Safe Operation Area
T
J(Max) = 150℃
T
C = 25℃
Single Pulse
DUT on Infinite
Heatsink
V
GS = -10V
R
DS(ON)
Limited
DC
P
W = 100ms
P
W = 10ms
P
W = 1ms
P
W = 100µs
P
W = 10µs
P
W = 1µs
100
1000
10000
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
V
DS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 10. Typical Junction Capacitance
f = 1MHz
C
rss
C
oss
C
iss



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com