| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PC0801ARS-F bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Powertip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PC0801ARS-F bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Powertip Technology |
|
29 / 65 page ![]() ST7066U V2.0 2001/03/01 6/42 !" Pad Configuration(80 QFP) 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 O S C 2 V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 C L 1 C L 2 V C C MD R S R W E D B 0 D B 1 8 0 7 9 7 8 7 7 7 6 7 5 7 4 7 3 7 2 7 1 7 0 6 9 6 8 6 7 6 6 6 5 S 2 3 S 2 4 S 2 5 S 2 6 S 2 7 S 2 8 S 2 9 S 3 0 S 3 1 S 3 2 S 3 3 S 3 4 S 3 5 S 3 6 S 3 7 S 3 8 S22 S21 S20 S19 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S09 S08 S07 S06 S05 S04 S03 S02 S01 GND OSC1 S39 S40 C16 C15 C14 C13 C12 C11 C10 C09 C08 C07 C06 C05 C04 C03 C02 C01 DB7 DB6 DB5 DB4 DB2 DB3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 |