công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KC3FB40H bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện KC3FB40H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thyristors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

KC3FB40H bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  KC3FB40H Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited KC3FB40H Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited KC3FB40H Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
IST4096
eq KC3FB40H
Thyristors
www.iscsemi.com
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC=25℃ unless otherwise specified)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MAX
UNIT
IRRM
Repetitive Peak Reverse Current
VR=VRRM
RGK=1kΩ,TJ= 25℃
50
uA
IDRM
Repetitive Peak Off-state Current
VD=VDRM,
RGK=1kΩ,TJ= 25℃
50
uA
IGT
Gate Trigger Current
VD= 6V,RL=100Ω
0.1
A
VGT
Gate Trigger Voltage All Quadrant
VD= 6V,RL=100Ω
0.8
V
IH
Holding Current
IT= 5A,RGK=1kΩ
5.0
mA
VTM
On-state voltage
IT= 4A,Pulse measurement
1.4
V
PACKAGE OUTLINE(Dimensions in mm)
PRODUCT DISCLAIMER
ISC reserves the rights to make changes of the content herein the datasheet at any time without
notification. The information contained herein is presented only as a guide for the applications of our
products.
ISC products are intended for usage in general electronic equipment. The products are not designed for



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com