| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LF52ABPT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LF52ABPT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 34 page ![]() LF00 SERIES 3/34 ORDERING CODES (*) Available on request. (#) Available in Tape & Reel with the suffix "-TR". TYPE PENTAWATT TO-220 TO-220FP DPAK (#) PPAK (#) OUTPUT VOLTAGE LF12C (*) LF12CV5V LF12CV LF12CP LF12CDT LF12CPT 1.25 V LF12AB (*) LF12ABV5V LF12ABV LF12ABP LF12ABDT LF12ABPT 1.25 V LF15C LF15CV5V (*) LF15CV (*) LF15CP (*) LF15CDT LF15CPT (*) 1.5 V LF15AB LF15ABV5V (*) LF15ABV (*) LF15ABP (*) LF15ABDT LF15ABPT (*) 1.5 V LF18C LF18CV5V LF18CV LF18CP LF18CDT LF18CPT 1.8 V LF18AB LF18ABV5V LF18ABV LF18ABP LF18ABDT LF18ABPT 1.8 V LF25C LF25CV5V LF25CV LF25CP LF25CDT LF25CPT 2.5 V LF25AB LF25ABV5V LF25ABV LF25ABP LF25ABDT LF25ABPT 2.5 V LF27C LF27CV5V LF27CV LF27CP LF27CDT LF27CPT 2.7 V LF27AB LF27ABV5V LF27ABV LF27ABP LF27ABDT LF27ABPT 2.7 V LF30C LF30CV5V LF30CV LF30CP LF30CDT LF30CPT 3 V LF30AB LF30ABV5V LF30ABV LF30ABP LF30ABDT LF30ABPT 3 V LF33C LF33CV5V LF33CV LF33CP LF33CDT LF33CPT 3.3 V LF33AB LF33ABV5V LF33ABV LF33ABP LF33ABDT LF33ABPT 3.3 V LF35C LF35CV5V LF35CV LF35CP LF35CDT LF35CPT 3.5 V LF35AB LF35ABV5V LF35ABV LF35ABP LF35ABDT LF35ABPT 3.5 V LF40C LF40CV5V LF40CV LF40CP LF40CDT LF40CPT 4 V LF40AB LF40ABV5V LF40ABV LF40ABP LF40ABDT LF40ABPT 4 V LF45C (*) LF45CV5V LF45CV LF45CP LF45CDT LF45CPT 4.5 V LF45AB (*) LF45ABV5V LF45ABV LF45ABP LF45ABDT LF45ABPT 4.5 V LF47C LF47CV5V LF47CV LF47CP LF47CDT LF47CPT 4.75 V LF47AB LF47ABV5V LF47ABV LF47ABP LF47ABDT LF47ABPT 4.75 V LF50C LF50CV5V LF50CV LF50CP LF50CDT LF50CPT 5 V LF50AB LF50ABV5V LF50ABV LF50ABP LF50ABDT LF50ABPT 5 V LF52C LF52CV5V LF52CV LF52CP LF52CDT LF52CPT 5.2 V LF52AB LF52ABV5V LF52ABV LF52ABP LF52ABDT LF52ABPT 5.2 V LF55C LF55CV5V LF55CV LF55CP LF55CDT LF55CPT 5.5 V LF55AB LF55ABV5V LF55ABV LF55ABP LF55ABDT LF55ABPT 5.5 V LF60C LF60CV5V LF60CV LF60CP LF60CDT LF60CPT 6 V LF60AB LF60ABV5V LF60ABV LF60ABP LF60ABDT LF60ABPT 6 V LF80C LF80CV5V LF80CV LF80CP LF80CDT LF80CPT 8 V LF80AB LF80ABV5V LF80ABV LF80ABP LF80ABDT LF80ABPT 8 V LF85C LF85CV5V LF85CV LF85CP LF85CDT LF85CPT 8.5 V LF85AB LF85ABV5V LF85ABV LF85ABP LF85ABDT LF85ABPT 8.5 V LF90C LF90CV5V LF90CV LF90CP LF90CDT LF90CPT 9 V LF90AB LF90ABV5V LF90ABV LF90ABP LF90ABDT LF90ABPT 9 V LF120C LF120CV5V LF120CV LF120CP LF120CDT LF120CPT 12 V LF120AB LF120ABV5V LF120ABV LF120ABP LF120ABDT LF120ABPT 12 V |