công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF45CPT bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LF45CPT
Giải thích chi tiết về linh kiện  VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LF45CPT bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics

Back Button LF45CPT Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics LF45CPT Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics LF45CPT Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics LF45CPT Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics LF45CPT Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics LF45CPT Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics LF45CPT Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics LF45CPT Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics LF45CPT Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 34 page
background image
LF00 SERIES
29/34
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
TO-220 MECHANICAL DATA
P011C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34