công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RP112K161B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

tên linh kiện RP112K161B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise 150 mA LDO Regulator
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.

RP112K161B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

  RP112K161B Datasheet HTML 1Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RP112K161B Datasheet HTML 2Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RP112K161B Datasheet HTML 3Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RP112K161B Datasheet HTML 4Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RP112K161B Datasheet HTML 5Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RP112K161B Datasheet HTML 6Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RP112K161B Datasheet HTML 7Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RP112K161B Datasheet HTML 8Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RP112K161B Datasheet HTML 9Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 35 page
background image
RP112x
No. EA-258-250325
3
PIN DESCRIPTIONS
Top View
2
1
3
4
Bottom View
1
2
4
3
(1)
1
5
4
1
1
3
2
(mark side)
1
2
3
4
5
(mark side)
DFN(PL)1010-4 Pin Configuration
SC-88A Pin Configuration SOT-23-5 Pin Configuration
DFN(PL)1010-4 Pin Description
Pin No.
Symbol
Description
1
VOUT
Output Pin
2
GND
Ground Pin
3
CE
Chip Enable Pin ("H" Active)
4
VDD
Input Pin
SC-88A Pin Description
Pin No
Symbol
Pin Description
1
VDD
Input Pin
2
GND
Ground Pin
3
CE
Chip Enable Pin ("H" Active)
4
NC
No Connection
5
VOUT
Output Pin
SOT-23-5 Pin Description
Pin No
Symbol
Pin Description
1
VDD
Input Pin
2
GND
Ground Pin
3
CE
Chip Enable Pin ("H" Active)
4
NC
No Connection
5
VOUT
Output Pin
(1) Tab is GND level (They are connected to the reverse side of this IC). The tab is better to be connected to the GND,
but leaving it open is also acceptable.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com