công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R8151S112B bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

tên linh kiện R8151S112B
Giải thích chi tiết về linh kiện  50 mA 36 V Input LDO Regulator for Automotive Applications
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.

R8151S112B bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

Back Button R8151S112B Datasheet HTML 9Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151S112B Datasheet HTML 10Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151S112B Datasheet HTML 11Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151S112B Datasheet HTML 12Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151S112B Datasheet HTML 13Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151S112B Datasheet HTML 14Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151S112B Datasheet HTML 15Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151S112B Datasheet HTML 16Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151S112B Datasheet HTML 17Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 24 page
background image
R8151x
NO. EC-223-220825
13
R8151H MARK SPECIFICATION TABLE (SOT-89-5)
Product
Name

VSET
Product
Name

VSET
Product
Name

VSET
R8151H020B
V 0 2 0
2.0 V
R8151H060B
V 0 6 0
6.0 V
R8151H100B
V 1 0 0
10.0 V
R8151H021B
V 0 2 1
2.1 V
R8151H061B
V 0 6 1
6.1 V
R8151H101B
V 1 0 1
10.1 V
R8151H022B
V 0 2 2
2.2 V
R8151H062B
V 0 6 2
6.2 V
R8151H102B
V 1 0 2
10.2 V
R8151H023B
V 0 2 3
2.3 V
R8151H063B
V 0 6 3
6.3 V
R8151H103B
V 1 0 3
10.3 V
R8151H024B
V 0 2 4
2.4 V
R8151H064B
V 0 6 4
6.4 V
R8151H104B
V 1 0 4
10.4 V
R8151H025B
V 0 2 5
2.5 V
R8151H065B
V 0 6 5
6.5 V
R8151H105B
V 1 0 5
10.5 V
R8151H026B
V 0 2 6
2.6 V
R8151H066B
V 0 6 6
6.6 V
R8151H106B
V 1 0 6
10.6 V
R8151H027B
V 0 2 7
2.7 V
R8151H067B
V 0 6 7
6.7 V
R8151H107B
V 1 0 7
10.7 V
R8151H028B
V 0 2 8
2.8 V
R8151H068B
V 0 6 8
6.8 V
R8151H108B
V 1 0 8
10.8 V
R8151H029B
V 0 2 9
2.9 V
R8151H069B
V 0 6 9
6.9 V
R8151H109B
V 1 0 9
10.9 V
R8151H030B
V 0 3 0
3.0 V
R8151H070B
V 0 7 0
7.0 V
R8151H110B
V 1 1 0
11.0 V
R8151H031B
V 0 3 1
3.1 V
R8151H071B
V 0 7 1
7.1 V
R8151H111B
V 1 1 1
11.1 V
R8151H032B
V 0 3 2
3.2 V
R8151H072B
V 0 7 2
7.2 V
R8151H112B
V 1 1 2
11.2 V
R8151H033B
V 0 3 3
3.3 V
R8151H073B
V 0 7 3
7.3 V
R8151H113B
V 1 1 3
11.3 V
R8151H034B
V 0 3 4
3.4 V
R8151H074B
V 0 7 4
7.4 V
R8151H114B
V 1 1 4
11.4 V
R8151H035B
V 0 3 5
3.5 V
R8151H075B
V 0 7 5
7.5 V
R8151H115B
V 1 1 5
11.5 V
R8151H036B
V 0 3 6
3.6 V
R8151H076B
V 0 7 6
7.6 V
R8151H116B
V 1 1 6
11.6 V
R8151H037B
V 0 3 7
3.7 V
R8151H077B
V 0 7 7
7.7 V
R8151H117B
V 1 1 7
11.7 V
R8151H038B
V 0 3 8
3.8 V
R8151H078B
V 0 7 8
7.8 V
R8151H118B
V 1 1 8
11.8 V
R8151H039B
V 0 3 9
3.9 V
R8151H079B
V 0 7 9
7.9 V
R8151H119B
V 1 1 9
11.9 V
R8151H040B
V 0 4 0
4.0 V
R8151H080B
V 0 8 0
8.0 V
R8151H120B
V 1 2 0
12.0 V
R8151H041B
V 0 4 1
4.1 V
R8151H081B
V 0 8 1
8.1 V
R8151H042B
V 0 4 2
4.2 V
R8151H082B
V 0 8 2
8.2 V
R8151H043B
V 0 4 3
4.3 V
R8151H083B
V 0 8 3
8.3 V
R8151H044B
V 0 4 4
4.4 V
R8151H084B
V 0 8 4
8.4 V
R8151H045B
V 0 4 5
4.5 V
R8151H085B
V 0 8 5
8.5 V
R8151H046B
V 0 4 6
4.6 V
R8151H086B
V 0 8 6
8.6 V
R8151H047B
V 0 4 7
4.7 V
R8151H087B
V 0 8 7
8.7 V
R8151H048B
V 0 4 8
4.8 V
R8151H088B
V 0 8 8
8.8 V
R8151H049B
V 0 4 9
4.9 V
R8151H089B
V 0 8 9
8.9 V
R8151H050B
V 0 5 0
5.0 V
R8151H090B
V 0 9 0
9.0 V
R8151H051B
V 0 5 1
5.1 V
R8151H091B
V 0 9 1
9.1 V
R8151H052B
V 0 5 2
5.2 V
R8151H092B
V 0 9 2
9.2 V
R8151H053B
V 0 5 3
5.3 V
R8151H093B
V 0 9 3
9.3 V
R8151H054B
V 0 5 4
5.4 V
R8151H094B
V 0 9 4
9.4 V
R8151H055B
V 0 5 5
5.5 V
R8151H095B
V 0 9 5
9.5 V
R8151H056B
V 0 5 6
5.6 V
R8151H096B
V 0 9 6
9.6 V
R8151H057B
V 0 5 7
5.7 V
R8151H097B
V 0 9 7
9.7 V
R8151H058B
V 0 5 8
5.8 V
R8151H098B
V 0 9 8
9.8 V
R8151H059B
V 0 5 9
5.9 V
R8151H099B
V 0 9 9
9.9 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com