công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XISO6441DFPR bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - Texas Instruments

tên linh kiện XISO6441DFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO644x General-Purpose, Basic and Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

XISO6441DFPR bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - Texas Instruments

Back Button XISO6441DFPR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments XISO6441DFPR Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments XISO6441DFPR Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments XISO6441DFPR Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments XISO6441DFPR Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments XISO6441DFPR Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments XISO6441DFPR Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments XISO6441DFPR Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments XISO6441DFPR Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 56 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
-.244
.228
-6.19
5.80
[
]
.069 MAX
[1.75]
14X .0250
[0.635]
16X
-.012
.008
-0.30
0.21
[
]
2X
.175
[4.45]
TYP
-.010
.005
-0.25
0.13
[
]
0 - 8
-.010
.004
-0.25
0.11
[
]
(.041 )
[1.04]
.010
[0.25]
GAGE PLANE
-.035
.016
-0.88
0.41
[
]
A
NOTE 3
-.197
.189
-5.00
4.81
[
]
B
NOTE 4
-.157
.150
-3.98
3.81
[
]
SHRINK SMALL-OUTLINE PACKAGE
SSOP - 1.75 mm max height
DBQ0016A
4214846/A 03/2014
NOTES:
1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches.
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed .006 inch, per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MO-137, variation AB.
1
16
.007 [0.17]
C A
B
9
8
PIN 1 ID AREA
SEATING PLANE
.004 [0.1] C
SEE DETAIL A
TYPICAL
DETAIL A
SCALE 2.800
ISO6440, ISO6441, ISO6442
SLLSG01B – SEPTEMBER 2024 – REVISED NOVEMBER 2025
www.ti.com
42
Submit Document Feedback
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ISO6440 ISO6441 ISO6442



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com